Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFH5020TR2PBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRFH5020TR2PBF
Description  HEXFET Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFH5020TR2PBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRFH5020TR2PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFH5020TR2PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFH5020TR2PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFH5020TR2PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFH5020TR2PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFH5020TR2PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFH5020TR2PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFH5020TR2PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
IRFH5020PbF
6
www.irf.com
Fig 16.
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit for N-Channel
HEXFET® Power MOSFETs
Fig 17. Gate Charge Test Circuit
Fig 18. Gate Charge Waveform
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1 Qgs2
Qgd
Qgodr
Circuit Layout Considerations
• Low Stray Inductance
• Ground Plane
• Low Leakage Inductance
Current Transformer
P.W.
Period
di/dt
Diode Recovery
dv/dt
Ripple
≤ 5%
Body Diode
Forward Drop
Re-Applied
Voltage
Reverse
Recovery
Current
Body Diode Forward
Current
VGS=10V
VDD
ISD
Driver Gate Drive
D.U.T. ISD Waveform
D.U.T. VDS Waveform
Inductor Curent
D =
P.W.
Period
* VGS = 5V for Logic Level Devices
*
+
-
+
+
+
-
-
-
ƒ
„
‚
RG
VDD
• dv/dt controlled by RG
• Driver same type as D.U.T.
• ISD controlled by Duty Factor "D"
• D.U.T. - Device Under Test
D.U.T

1K
VCC
DUT
0
L
S


Numéro de pièce similaire - IRFH5020TR2PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFH5020TR2PBF IRF-IRFH5020TR2PBF Datasheet
258Kb / 9P
   HEXFETPower MOSFET
More results

Description similaire - IRFH5020TR2PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com