Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SSCMAND030PC2A5 Fiches technique(PDF) 2 Page - Honeywell Solid State Electronics Center |
|
SSCMAND030PC2A5 Fiches technique(HTML) 2 Page - Honeywell Solid State Electronics Center |
2 / 12 page 2 www.honeywell.com/sensing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Peak reflow temperature - 250 [482] Peak reflow duration - 15 s Startup time (power up to data ready) 7.3 ms 0.2 % 0.8 % - ±0.25 Total Error Band 7 ±2 %FSS 8 Output resolution 12 bits 9 |
Numéro de pièce similaire - SSCMAND030PC2A5 |
|
Description similaire - SSCMAND030PC2A5 |