Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LM211PWE4 Fiches technique(PDF) 4 Page - Texas Instruments |
|
LM211PWE4 Fiches technique(HTML) 4 Page - Texas Instruments |
4 / 28 page LM111, LM211, LM311 DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES SLCS007H − SEPTEMBER 1973 − REVISED AUGUST 2003 4 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)† Supply voltage: VCC+ (see Note 1) 18 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VCC− (see Note 1) −18 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VCC+ − VCC− 36 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Differential input voltage, VID (see Note 2) ±30 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Input voltage, VI (either input, see Notes 1 and 3) ±15 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voltage from emitter output to VCC− 30 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voltage from collector output to VCC−: LM111 50 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LM211 50 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LM211Q 50 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LM311 40 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duration of output short circuit (see Note 4) 10 s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Package thermal impedance, θJA (see Notes 5 and 6): D package 97 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P package 85 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PS package 95 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PW package 149 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Package thermal impedance, θJC (see Notes 7 and 8): FK package 5.61 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JG package 14.5 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operating virtual junction temperature, TJ 150 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Case temperature for 60 seconds: FK package 260 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: J or JG package 300 °C . . . . . . . . . . . . . . . . Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: D, P, PS, or PW package 260 °C . . . . . . . . Storage temperature range, Tstg −65 °C to 150°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . † Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability. NOTES: 1. All voltage values, unless otherwise noted, are with respect to the midpoint between VCC+ and VCC−. 2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN−. 3. The magnitude of the input voltage must never exceed the magnitude of the supply voltage or ±15 V, whichever is less. 4. The output may be shorted to ground or either power supply. 5. Maximum power dissipation is a function of TJ(max), θ JA, and TA. The maximum allowable power dissipation at any allowable ambient temperature is PD = (TJ(max) − TA)/ θ JA. Operating at the absolute maximum TJ of 150°C can affect reliability. 6. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7. 7. Maximum power dissipation is a function of TJ(max), θ JC, and TC. The maximum allowable power dissipation at any allowable case temperature is PD = (TJ(max) − TC)/ θ JC. Operating at the absolute maximum TJ of 150°C can affect reliability. 8. The package thermal impedance is calculated in accordance with MIL-STD-883. recommended operating conditions MIN MAX UNIT VCC+ − VCC− Supply voltage 3.5 30 V VI Input voltage (|VCC±| ≤ 15 V) VCC−+0.5 VCC+−1.5 V LM111 −55 125 T Operating free air temperature range LM211 −40 85 °C TA Operating free-air temperature range LM211Q −40 125 °C LM311 0 70 |
Numéro de pièce similaire - LM211PWE4 |
|
Description similaire - LM211PWE4 |