Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TCALUTB0410100M Fiches technique(PDF) 3 Page - Token Electronics Industry Co., Ltd. |
|
TCALUTB0410100M Fiches technique(HTML) 3 Page - Token Electronics Industry Co., Ltd. |
3 / 11 page 03 of 11 U Forming TCALUB0204 TCALUB0307,TCALUB0410 TCALUB0510 B A W F C A W F C B Sym. TCALUB0204 TCALUB0307 TCALUB0410 TCALUB0510 A (max) 2.80 3.00 4.00 5.00 B (max) 5.00 7.00 10.00 10.00 C (min) 3.60 3.60 3.60 3.60 F 6 ~ 15 10 ~ 20 12.5 ~ 20 12.5 ~ 20 W ± 0.05 0.50 Φ 0.50 Φ 0.65 Φ 0.65 Φ (TCAL 0307 Series) Pana Forming A h p p2 H1 B C H 0 W2 P 0 F1 F W1 H DO h 1 Coating Unit in mm T W0 W A B C D0 F H H0 H1 h h1 3.00 (max) 7.00 (max) 3.00 +0.00 -1.00 4.00±0.3 5.00 +0.80 -0.20 19.00 +1.00 -0.30 16.00±0.5 28.50 (max) 0.00 ±2.0 (±5°) 0.00 ±2.0 (±5°) P P0 P1 P2 T W W0 W1 W2 12.7±1.0 12.7±0.3 3.85±0.7 6.35±1.3 0.7±0.2 18.00 +1.00 -0.50 13.00±1.0 9.00 +0.75 -0.50 4.00 (max) Version 2010 TCAL Through Hole Fixed Inductors http://www.token.com.tw/ rfq token.com.tw TOKEN |
Numéro de pièce similaire - TCALUTB0410100M |
|
Description similaire - TCALUTB0410100M |