Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1PS79SB30 Fiches technique(PDF) 1 Page - NXP Semiconductors

No de pièce 1PS79SB30
Description  Schottky barrier diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NXP [NXP Semiconductors]
Site Internet  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

1PS79SB30 Fiches technique(HTML) 1 Page - NXP Semiconductors

  1PS79SB30 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 1PS79SB30 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 1PS79SB30 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 1PS79SB30 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 1PS79SB30 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 1PS79SB30 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 1PS79SB30 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
DATA SHEET
Product data sheet
2001 Feb 20
DISCRETE SEMICONDUCTORS
1PS79SB30
Schottky barrier diode
M3D319


Numéro de pièce similaire - 1PS79SB30

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NXP Semiconductors
1PS79SB30 PHILIPS-1PS79SB30 Datasheet
53Kb / 8P
   Schottky barrier diode
2001 Feb 20
logo
Guangdong Kexin Industr...
1PS79SB30 KEXIN-1PS79SB30 Datasheet
33Kb / 1P
   Schottky barrier diode
logo
Nexperia B.V. All right...
1PS79SB30 NEXPERIA-1PS79SB30 Datasheet
778Kb / 7P
   40 V, 0.2 A Schottky barrier diode
1 January 2023
1PS79SB30-Q NEXPERIA-1PS79SB30-Q Datasheet
173Kb / 7P
   40 V, 0.2 A Schottky barrier diode
11 May 2022
More results

Description similaire - 1PS79SB30

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com