Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BZX55C3V6 Fiches technique(PDF) 2 Page - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.

No de pièce BZX55C3V6
Description  ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SY [Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.]
Site Internet  http://my.import.or.kr/diodecn/index.html
Logo SY - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.

BZX55C3V6 Fiches technique(HTML) 2 Page - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.

  BZX55C3V6 Datasheet HTML 1Page - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. BZX55C3V6 Datasheet HTML 2Page - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. BZX55C3V6 Datasheet HTML 3Page - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at TA=25 C unless otherwise noted)
BZX55C2V4
BZX55C2V7
BZX55C3V0
BZX55C3V3
BZX55C3V6
BZX55C3V9
BZX55C4C3
BZX55C4V7
BZX55C5V1
BZX55C5V6
BZX55C6V2
BZX55C6V8
BZX55C7V5
BZX55C8V2
BZX55C9V1
BZX55C10
BZX55C11
BZX55C12
BZX55C13
BZX55C15
BZX55C16
BZX55C18
BZX55C20
BZX55C22
BZX55C24
BZX55C27
BZX55C30
BZX55C33
BZX55C36
BZX55C39
BZX55C43
BZX55C47
BZX55C51
BZX55C56
BZX55C62
BZX55C68
BZX55C75
BZX55C82
BZX55C91
BZX55C100
BZX55C110
BZX55C120
BZX55C130
BZX55C150
BZX55C160
BZX55C180
BZX55C188
2.28
2.5
2.8
3.1
3.4
3.7
4.0
4.4
4.8
5.2
5.8
6.4
7.0
7.7
8.5
9.4
10.4
11.4
12.4
13.8
15.3
16.8
18.8
20.8
22.8
25.1
28
31
34
37
40
44
48
52
58
64
70
77
85
94
104
114
124
138
153
168
188
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
600
600
600
600
600
600
600
600
550
450
200
150
50
50
50
70
70
90
110
110
170
170
220
220
220
220
220
220
220
500
600
700
700
1000
1000
1000
1500
2000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
50
10
4.0
2.0
2.0
2.0
1.0
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
3.0
5.0
6.2
6.8
7.5
8.2
9.1
10
11
12
13
15
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
43
47
51
56
62
68
75
82
91
100
110
120
130
150
155
135
125
115
105
95
90
85
80
70
64
58
53
74
43
40
36
32
29
27
24
21
20
18
16
14
13
12
11
10
9.2
8.5
7.8
7.0
6.4
5.9
5.3
4.8
4.4
4.0
3.6
3.3
3.0
2.6
2.5
2.2
2.0
Device Type
Nominal
ZenerVoltage
Vz@IZT
Test
Current
IZT
Maximum Zener
Impedance
ZZT@IZT
ZZK@IZK
Maximum
Regulator
Current
IZM
Maximum Reverse
Leakage Current
mA
Typical
Temperature
Coefficient
(%/ C)
mA
IR
@VR
Volts
85
85
85
85
85
85
75
60
35
25
10
8.0
7.0
7.0
10
15
20
20
26
30
40
50
55
55
80
80
80
80
80
90
90
110
125
135
150
200
250
300
450
450
600
800
1000
1200
1500
1800
2000
-0.085
-0.080
-0.075
-0.070
-0.065
-0.060
+0.055
+0.030
+0.030
+0.038
+0.045
+0.050
+0.058
+0.062
+0.068
+0.075
+0.076
+0.077
+0.079
+0.082
+0.083
+0.085
+0.086
+0.087
+0.088
+0.090
+0.091
+0.092
+0.093
+0.094
+0.095
+0.095
+0.096
+0.096
+0.096
+0.096
+0.096
+0.096
+0.096
+0.096
+0.096
+0.096
+0.096
+0.096
+0.096
+0.096
+0.096
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
mA
Min
Max
2.56
2.9
3.2
3.5
3.8
4.1
4.6
5.0
5.4
6.0
6.6
7.2
7.9
8.7
9.6
10.6
11.6
12.7
14.1
15.6
17.1
19.1
21.2
23.3
25.6
28.9
32
35
38
41
46
50
54
60
66
72
80
87
96
106
116
127
141
156
171
191
212
Ohms
Ohms
IZK
mA
www.shunyegroup.com


Numéro de pièce similaire - BZX55C3V6

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
BZX55C3V6 VISHAY-BZX55C3V6 Datasheet
70Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 4, 01-Apr-99
logo
Guangdong Kexin Industr...
BZX55C3V6 KEXIN-BZX55C3V6 Datasheet
1Mb / 3P
   Zener Diodes
logo
Microdiode Electronics ...
BZX55C3V6 CHENDA-BZX55C3V6 Datasheet
748Kb / 3P
   2.4- 1 8 0V Peak Pulse Power: 500mW
logo
Vishay Siliconix
BZX55C3V6 VISHAY-BZX55C3V6 Datasheet
137Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.5, 05-Jul-07
logo
Fairchild Semiconductor
BZX55C3V6 FAIRCHILD-BZX55C3V6 Datasheet
166Kb / 4P
   BZX55C2V4 - BZX55C56 Zener Diodes
More results

Description similaire - BZX55C3V6

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
RZ39A STMICROELECTRONICS-RZ39A Datasheet
555Kb / 3P
   ZENER DIODES DIODES ZENER
logo
Sangdest Microelectroni...
1N5225 SMC-1N5225 Datasheet
205Kb / 5P
   ZENER DIODES Diodes
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMBZ5221B HSMC-HMBZ5221B Datasheet
86Kb / 12P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
1N4728 VISHAY-1N4728 Datasheet
46Kb / 3P
   Zener Diodes
18-Apr-02
logo
General Semiconductor
BZX84 GE-BZX84 Datasheet
396Kb / 9P
   Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N2804 MOTOROLA-1N2804 Datasheet
145Kb / 4P
   ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
1N4681 GE-1N4681 Datasheet
40Kb / 2P
   ZENER DIODES
1N746 GE-1N746 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZY97-C3V9 VISHAY-BZY97-C3V9 Datasheet
164Kb / 5P
   Zener Diodes
29-Apr-02
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SMA4728 KEXIN-1SMA4728 Datasheet
1Mb / 5P
   Zener Diodes
1SMA5914 KEXIN-1SMA5914 Datasheet
1Mb / 4P
   Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com