Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
1N5230B Fiches technique(PDF) 2 Page - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. |
|
1N5230B Fiches technique(HTML) 2 Page - Changzhou Shunye Electronics Co.,Ltd. |
2 / 3 page ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at TA=25 C unless otherwise noted) 1N5221B 1N5222B 1N5223B 1N5224B 1N5225B 1N5226B 1N5227B 1N5228B 1N5229B 1N5230B 1N5231B 1N5232B 1N5233B 1N5234B 1N5235B 1N5236B 1N5237B 1N5238B 1N5239B 1N5240B 1N5241B 1N5242B 1N5243B 1N5244B 1N5245B 1N5246B 1N5247B 1N5248B 1N5249B 1N5250B 1N5251B 1N5252B 1N5253B 1N5254B 1N5255B 1N5256B 1N5257B 1N5258B 1N5259B 1N5260B 1N5261B 1N5262B 1N5263B 2.4 2.5 2.7 2.8 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.0 6.2 6.8 7.5 8.2 8.7 9.1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 27 28 30 33 36 39 43 47 51 56 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9.5 9.0 8.5 7.8 7.4 7.0 6.6 6.2 5.6 5.2 5.0 4.6 4.5 4.2 3.8 3.4 3.2 3.0 2.7 2.5 2.2 1200 1250 1300 1400 1600 1600 1700 1900 2000 1900 1600 1600 1600 1000 750 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 700 700 800 900 1000 1100 1300 100 100 75 75 50 25 15 10 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 6.5 6.5 7.0 8.0 8.4 9.1 9.9 10 11 12 13 14 14 15 17 18 19 21 21 23 25 27 30 33 36 39 43 191 182 168 162 151 138 126 115 106 97 89 81 76 73 67 61 55 52 50 45 41 38 35 32 30 28 27 25 24 23 21.2 19.1 18.2 16.8 16.2 15.1 13.8 12.6 11.5 10.6 9.7 8.9 8.1 Device Type Nominal Zener Voltage Vz@IZT (Volts) Test Current IZT (mA) Maximum Zener Impedance ZZT@IZT ZZK@IZK=0.25mA Maximum Regulator Current IZM Maximum Reverse Leakage Current uA Typical Temperature Coefficient (%/ C) mA IR @VR Volts 30 30 30 30 29 28 24 23 22 19 17 11 7 7 5 6 8 8 10 17 22 30 13 15 16 17 19 21 23 25 29 33 35 41 44 49 58 70 80 93 150 125 150 -0.085 -0.085 -0.080 -0.080 -0.075 -0.070 -0.065 -0.060 +0.055 +0.030 +0.030 +0.038 +0.038 +0.045 +0.050 +0.058 +0.062 +0.065 +0.068 +0.075 +0.076 +0.077 +0.079 +0.082 +0.082 +0.083 +0.084 +0.085 +0.085 +0.086 +0.087 +0.088 +0.089 +0.090 +0.091 +0.091 +0.092 +0.093 +0.094 +0.095 +0.095 +0.096 +0.096 Ohms Ohms Note 1: Suffix “B” indicate +5% tolerance www.shunyegroup.com |
Numéro de pièce similaire - 1N5230B |
|
Description similaire - 1N5230B |