Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SS6639-27CZTR Fiches technique(PDF) 5 Page - Silicon Standard Corp. |
|
SS6639-27CZTR Fiches technique(HTML) 5 Page - Silicon Standard Corp. |
5 / 12 page www.SiliconStandard.com 5 of 12 SS6639 n TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (Continued) Output Current (mA) Fig. 5 SS6639-33 Loading Regulation (L=33 µH) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 VIN=2.0V VIN=1.5V VIN=1.2V Output Current (mA) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 60 65 70 75 80 85 90 Fig. 6 SS6639-33 Efficiency (L=33 µH) VIN=2.0V VIN=1.5V VIN=0.9V Output Current (mA) Fig. 7 SS6639-50 Load Regulation (L=33 µH) 0 100 200 300 400 500 600 700 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 VIN=3.0V VIN=2.0V VIN=1.5V VIN=0.9V VIN=1.2V Output Current (mA) 0 100 200 300 400 500 600 700 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Fig. 8 SS6639-50 Efficiency (L=33 µH) VIN=3.0V VIN=2.0V VIN=1.5V VIN=0.9V VIN=1.2V Output Current (mA) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 Fig. 9 SS6639-27 Start-up & Hold-on Voltage (L=33 µH) Start up Hold on Output Current (mA) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 Fig. 10 SS6639-30 Start-up & Hold-on Voltage (L=33 µH) Start up Hold on Rev.2.01 6/26/2003 |
Numéro de pièce similaire - SS6639-27CZTR |
|
Description similaire - SS6639-27CZTR |