Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SS6569ACSTB Fiches technique(PDF) 3 Page - Silicon Standard Corp. |
|
SS6569ACSTB Fiches technique(HTML) 3 Page - Silicon Standard Corp. |
3 / 7 page www.SiliconStandard.com 3 of 7 SS6569A !" ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS %5 *, -5 *, 5!5;! 7 6E6 #''8&''2 %5 *2±*+ .$)°FG,° 1!H&*° $)''&5θ >$%&5 *? !&= *°; !&=>68? <°; 1H&$>'&&=? *,° 1$) ,°F*,° 10$>*'&? 6° Note 1: θ JA is measured with the component mounted on an evaluation PC board in free air. !" TEST CIRCUIT )8$A.0.0.$! )@$ !" ELECTRICAL CHARACTERISTICS°°°° ! % @7.$#! * 6 . $' I, G2 <6 *2 )'$' *2 ")"J&% )$! *K 2 26 34 $ 3ΩL)L23Ω 2 E2 + ). )$! ∆ *, $ Rev.2.01 6/26/2003 |
Numéro de pièce similaire - SS6569ACSTB |
|
Description similaire - SS6569ACSTB |