Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SS6527-1GNTB Fiches technique(PDF) 1 Page - Silicon Standard Corp. |
|
SS6527-1GNTB Fiches technique(HTML) 1 Page - Silicon Standard Corp. |
1 / 9 page www.SiliconStandard.com 1 of 9 SS6527 !" FEATURES •Ω #" !" #$$$#% #" &&µ'#%#%'$$ #" µ'#%((#%'$$ #" $$") $$*$ #" $#% *$ $ +$$$ #" ,$+ %#" - !$!#! ((# #$, #" # . $ $ # ((# #" /$##%%# #" % $0##!$ #" #.%+ $+" !" APPLICATIONS •,1* $## #" *%* $%! #" 1#$'#$$$ !" DESCRIPTION 6&2 ! # 3# !$ ! ( $ !%( $ # .! $ ,+$!#% $#% 1! ,1 #%# ! ! ! ! # Ω 45 ! ,1 + %# $ $3$! ( $ #6 $#!!! $ % %$ ! $# (#% (%# #! +$$$%5$#%! 5 $$+ %#% - ( $##% $$!'#%%'% 5%%.% !#(' $3$5 # $#% ! ( %' $ %! # #%$ +$$$ 7#$# $! %! $!$$$ %58 #$++ %##!$# $($ $ 6!!+%' !" TYPICAL APPLICATION CIRCUIT µ S S6722 µ µ µ µ !" #""#" $"%$& SS6527 U US SB B C Coonnttrroolllleerr µ µ µ µ µ µ µ µ µ ! " " " " ! " " " " µ Rev.2.01 6/26/2003 |
Numéro de pièce similaire - SS6527-1GNTB |
|
Description similaire - SS6527-1GNTB |