Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BZX55C9.1BSC Fiches technique(PDF) 4 Page - Rectron Semiconductor |
|
BZX55C9.1BSC Fiches technique(HTML) 4 Page - Rectron Semiconductor |
4 / 5 page ELECTRICAL CHARACTERISTICS (@TA=25OC unless otherwise specified) MAX MAX (NOTE) MAX MIN ( V ) (NOTE) VZT @IZT ( V ) VR ( W ) RZT @IZT ( mA ) IZT ( uA ) IR @TA =25OC TYPE MARKING 23 0.2 26.99 26.99 30.51 28.39 5.0 80 BZX55C 30BS BZX55C 30BSA 27.70 29.13 BZX55C 30BSB 28.36 29.82 BZX55C 30BSC 29.02 30.51 BZX55C 30BSD 25 0.2 29.68 29.68 33.11 31.22 5.0 80 BZX55C 33BS BZX55C 33BSA 30.32 31.88 BZX55C 33BSB 30.90 32.50 BZX55C 33BSC 31.49 33.11 BZX55C 33BSD 27 0.2 32.14 32.14 35.77 33.79 5.0 80 BZX55C 36BS BZX55C 36BSA 32.79 34.49 BZX55C 36BSB 33.40 35.13 BZX55C 36BSC 34.01 35.77 30V 30VA 30VB 30VC 30VD 33V 33VA 33VB 33VC 33VD 36V 36VA 36VB 36VC 36VD BZX55C 36BSD NOTE: Pulse Condition : 20mS < tp < 50mS, Duty Cycle < 2%. |
Numéro de pièce similaire - BZX55C9.1BSC |
|
Description similaire - BZX55C9.1BSC |