Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST16-473 Fiches technique(PDF) 1 Page - RFE international |
|
ST16-473 Fiches technique(HTML) 1 Page - RFE international |
|
1 / 1 page DIMENSION TEMPERATURE COMPENSATING THERMISTORS ST Series: Surface Mount C6A04 2006.3.2 L W t Insulation coat Electrode (Ni, Solder plated) Size Code L W T 0603 ST16 1.0max 1.6±0.2 0.8±0.2 0805 ST20 1.2max 2.0±0.2 1.25±0.2 Part Number Zero Power Resistance at 25°C (W) B-Constant (25/85) (K) Resistance Tolerance (±%) Thermal Dissipation Constant (mW /°C) Thermal Time Constant (sec) Operating Temperature (°C) ST16-502 5K 3500 1,2,3,5% £1.7 -40 ~ +125°C 10K 10K 47K 50K 68K 100K 150K 200K 2K 5K 10K 10K 47K 68K 100K 50K 3450 4100 3950 4100 4100 4100 3500 3500 3450 4100 4100 3950 4100 4100 Size 0603 0805 ST16-103 ST16-103 ST16-473 ST16-503 ST16-683 ST16-104 ST16-154 ST16-204 ST20-202 ST20-502 ST20-103 ST20-103 ST20-473 ST20-503 ST20-683 ST20-104 ST20-154 ST20-204 150K 200K 4100 4100 4100 4100 1,2,3,5% 1,2,3,5% 1,2,3,5% 1,2,3,5% 1,2,3,5% 1,2,3,5% 1,2,3,5% 1,2,3,5% 1,2,3,5% 1,2,3,5% 1,2,3,5% 1,2,3,5% 1,2,3,5% 1,2,3,5% 1,2,3,5% 1,2,3,5% 1,2,3,5% 1,2,3,5% £5 £1.7 £5 £1.7 £5 £1.7 £5 £1.7 £5 £1.7 £5 £1.7 £5 £1.7 £5 £2 £5 £1.7 £5 £2 £5 £2 £5 £2 £5 £2 £5 £2 £5 £2 £5 £2 £5 £2 £5 £2 £5 -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C -40 ~ +125°C SPECIFICATIONS TAPING REEL Code ST16 ST20 A 1.1±0.2 1.65±0.2 B 1.9±0.2 2.4±0.2 W 8.0±0.2 3.5±0.05 F 1.75±0.1 E 4.0±0.10 P1 2.0±0.05 P2 4.0±0.1 P0 1.5 D0 -0.1 -0 1.0max †1 1.4max †2 Code ST16, ST20 A f180 +0 -3 D E W1 W2 B f60 +1 -0 C f13±0.2 f21±0.8 2.0±0.5 9.0±0.3 11.4±1.0 Unit: mm Unit: mm RFE International • Tel:(949) 833-1988 • Fax:(949) 833-1788 • E-Mail Sales@rfeinc.com |
Numéro de pièce similaire - ST16-473 |
|
Description similaire - ST16-473 |