Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CAA06-4 Fiches technique(PDF) 1 Page - Okaya Electric America, Inc.

No de pièce CAA06-4
Description  SILICON SURGE ABSORBER
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OKAYA [Okaya Electric America, Inc.]
Site Internet  http://www.okayaelec.co.jp/
Logo OKAYA - Okaya Electric America, Inc.

CAA06-4 Fiches technique(HTML) 1 Page - Okaya Electric America, Inc.

  CAA06-4 Datasheet HTML 1Page - Okaya Electric America, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Numéro de pièce similaire - CAA06-4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Bothhand USA, LP.
CAA1 BOTHHAND-CAA1 Datasheet
528Kb / 6P
   0.25 Watt SMD O/P DC-DC Converter
logo
Sumida Corporation
CAA17D24A SUMIDA-CAA17D24A Datasheet
234Kb / 1P
   過17.3mm Max.(Diameter),2.9mm Max. Height.
CAA373 SUMIDA-CAA373 Datasheet
220Kb / 1P
   37.9횞28.0mm Max.(Diameter),3.9mm Max. Height
logo
TDK Electronics
CAA572C0G2J204J640LH TDK-CAA572C0G2J204J640LH Datasheet
200Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
CAA572C0G3A203J640LH TDK-CAA572C0G3A203J640LH Datasheet
200Kb / 3P
   Multilayer Ceramic Chip Capacitors
More results

Description similaire - CAA06-4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
HuaXinAn Electronics CO...
HAE-301M HUAXINAN-HAE-301M Datasheet
350Kb / 8P
   Surge Absorber
logo
Okaya Electric America,...
RHCA-900Q31U OKAYA-RHCA-900Q31U Datasheet
361Kb / 2P
   SURGE ABSORBER
logo
HuaXinAn Electronics CO...
HA41-141N HUAXINAN-HA41-141N Datasheet
361Kb / 7P
   Surge Absorber
logo
Okaya Electric America,...
RA-501M-V7 OKAYA-RA-501M-V7 Datasheet
904Kb / 2P
   SURGE ABSORBER
logo
HuaXinAn Electronics CO...
HAD-141N HUAXINAN-HAD-141N Datasheet
260Kb / 3P
   Surge Absorber
logo
Okaya Electric America,...
R-221D OKAYA-R-221D Datasheet
290Kb / 1P
   SURGE ABSORBER
RA-800P-C6 OKAYA-RA-800P-C6 Datasheet
680Kb / 2P
   SURGE ABSORBER
RHCA-900Q43U OKAYA-RHCA-900Q43U Datasheet
514Kb / 2P
   SURGE ABSORBER
logo
HuaXinAn Electronics CO...
HAH-152M HUAXINAN-HAH-152M Datasheet
341Kb / 6P
   Surge Absorber
logo
Okaya Electric America,...
R28-900-BHL OKAYA-R28-900-BHL Datasheet
706Kb / 2P
   SURGE ABSORBER
More results


Html Pages

1


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com