Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TLBD1052 Fiches technique(PDF) 5 Page - Marktech Corporate

No de pièce TLBD1052
Description  TOSHIBA LED Lamp
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MARKTECH [Marktech Corporate]
Site Internet  http://www.marktechopto.com
Logo MARKTECH - Marktech Corporate

TLBD1052 Fiches technique(HTML) 5 Page - Marktech Corporate

  TLBD1052 Datasheet HTML 1Page - Marktech Corporate TLBD1052 Datasheet HTML 2Page - Marktech Corporate TLBD1052 Datasheet HTML 3Page - Marktech Corporate TLBD1052 Datasheet HTML 4Page - Marktech Corporate TLBD1052 Datasheet HTML 5Page - Marktech Corporate TLBD1052 Datasheet HTML 6Page - Marktech Corporate TLBD1052 Datasheet HTML 7Page - Marktech Corporate TLBD1052 Datasheet HTML 8Page - Marktech Corporate TLBD1052 Datasheet HTML 9Page - Marktech Corporate Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
TLBD1052(T20),TLEGD1052(T20)
2008-01-10
5
TLEGD1052
IF – VF
1
300
Ta
= 25°C
400
500
600
700
0.4
0.6
0.8
1.0
0.2
1
3
10
30
100
2.2
2.6
3.0
3.4
3.8
4.2
5.0
Ta
= 25°C
Ta = 25°C
Forward voltage VF (V)
IV – Tc
0.1
10
3
80
60
100
1
0.3
20
5
0.5
−20
0
40
Case temperature Tc (°C)
Wavelength
λ (nm)
Radiation pattern
IV – IF
Forward current IF (mA)
Relative luminous intensity – wavelength
Ta
= 25°C
100
10000
1
50
5000
3000
1000
300
500
3
5
10
30
100


Numéro de pièce similaire - TLBD1052

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Marktech Corporate
TLBD1050 MARKTECH-TLBD1050 Datasheet
210Kb / 8P
   TOSHIBA LED Lamp
More results

Description similaire - TLBD1052

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TLS1002 TOSHIBA-TLS1002 Datasheet
637Kb / 16P
   TOSHIBA LED LAMP
TLRE16TP TOSHIBA-TLRE16TP_05 Datasheet
401Kb / 8P
   TOSHIBA LED Lamp
logo
Marktech Corporate
TLWK1100C MARKTECH-TLWK1100C Datasheet
278Kb / 9P
   TOSHIBA LED Lamp
logo
Toshiba Semiconductor
TLRE1002A TOSHIBA-TLRE1002A Datasheet
644Kb / 17P
   TOSHIBA LED LAMP
TLRM1052 TOSHIBA-TLRM1052 Datasheet
340Kb / 14P
   TOSHIBA LED Lamp
TLUR124 TOSHIBA-TLUR124 Datasheet
416Kb / 4P
   TOSHIBA LED LAMP
1996-09-20
logo
Marktech Corporate
TLBD1050 MARKTECH-TLBD1050 Datasheet
210Kb / 8P
   TOSHIBA LED Lamp
logo
Toshiba Semiconductor
TLRM1050 TOSHIBA-TLRM1050 Datasheet
308Kb / 14P
   TOSHIBA LED Lamp
TLRH190P TOSHIBA-TLRH190P Datasheet
127Kb / 4P
   TOSHIBA LED Lamp InGaALP Red Light Emission
TLGD231 TOSHIBA-TLGD231 Datasheet
177Kb / 4P
   TOSHIBA LED LAMP Gap GREEN LIGHT EMISSION
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com