Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ACE301C10TO+ Fiches technique(PDF) 7 Page - ACE Technology Co., LTD. |
|
ACE301C10TO+ Fiches technique(HTML) 7 Page - ACE Technology Co., LTD. |
7 / 19 page ACE301 Technology High-precision Low Voltage Detector VER 1.3 7 ACE301X44XX+ 4.312 4.400 4.488 0.088 0.176 0.264 ACE301X45XX+ 4.410 4.500 4.590 0.090 0.180 0.270 ACE301X46XX+ 4.508 4.600 4.692 0.092 0.184 0.276 ACE301X47XX+ 4.606 4.700 4.794 0.094 0.188 0.282 ACE301X48XX+ 4.704 4.800 4.896 0.096 0.192 0.288 ACE301X49XX+ 4.802 4.900 4.998 0.098 0.196 0.294 ACE301X50XX+ 4.900 5.000 5.100 0.100 0.200 0.300 ACE301X51XX+ 4.998 5.100 5.202 0.102 0.204 0.306 ACE301X52XX+ 5.096 5.200 5.304 0.104 0.208 0.312 ACE301X53XX+ 5.194 5.300 5.406 0.106 0.212 0.318 ACE301X54XX+ 5.292 5.400 5.508 0.108 0.216 0.324 ACE301X55XX+ 5.390 5.500 5.610 0.110 0.220 0.330 ACE301X56XX+ 5.488 5.600 5.712 0.112 0.224 0.336 ACE301X57XX+ 5.586 5.700 5.814 0.114 0.228 0.342 ACE301X58XX+ 5.684 5.800 5.916 0.116 0.232 0.348 ACE301X59XX+ 5.782 5.900 6.018 0.118 0.236 0.354 ACE301X60XX+ 5.880 6.000 6.120 0.120 0.240 0.360 Output Current1 Output Current2 Output Delay Time Minimum Operation Voltage Detector Threshold Temperature Coefficient Iout1[mA] Iout2[mA] TPLH[us] VDDL[V] Δ-VDET/ΔTppm/℃ Condition Min. Typ. Condition Min. Typ. Max. Typ. Max. Condition Typ. Vdd=0.85V 0.1 0.5 Vdd=1.0V 0.2 1.0 NCH, VDS=0.05V, VDD=0.7V 0.01 0.05 NCH, VDS=0.5V VDD=1.5V 1.0 2.0 20 0.5 0.7 -40℃ ≤ Topt ≤ 85℃ ±100 |
Numéro de pièce similaire - ACE301C10TO+ |
|
Description similaire - ACE301C10TO+ |