Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ST7669 Fiches technique(PDF) 4 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

No de pièce ST7669
Description  262K 132x162 Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
Download  216 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SITRONIX [Sitronix Technology Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.sitronix.com.tw
Logo SITRONIX - Sitronix Technology Co., Ltd.

ST7669 Fiches technique(HTML) 4 Page - Sitronix Technology Co., Ltd.

  ST7669 Datasheet HTML 1Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7669 Datasheet HTML 2Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7669 Datasheet HTML 3Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7669 Datasheet HTML 4Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7669 Datasheet HTML 5Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7669 Datasheet HTML 6Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7669 Datasheet HTML 7Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7669 Datasheet HTML 8Page - Sitronix Technology Co., Ltd. ST7669 Datasheet HTML 9Page - Sitronix Technology Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 216 page
background image
ST7669
Ver 1.3a
4/216
3/2/2009
70
DUMMY
-3771.97
-394.50
71
DUMMY
-3691.97
-394.50
72
DUMMY
-3611.97
-394.50
73
DUMMY
-3531.97
-394.50
74
DUMMY
-3451.97
-394.50
75
DUMMY
-3371.97
-394.50
76
DUMMY
-3291.97
-394.50
77
DUMMY
-3211.97
-394.50
78
DUMMY
-3131.97
-394.50
79
DUMMY
-3051.97
-394.50
80
DUMMY
-2971.97
-394.50
81
DUMMY
-2891.97
-394.50
82
DUMMY
-2811.97
-394.50
83
DUMMY
-2731.97
-394.50
84
DUMMY
-2651.97
-394.50
85
DUMMY
-2571.97
-394.50
86
CL
-2491.97
-394.50
87
CLS
-2411.97
-394.50
88
VDD
-2332.25
-394.50
89
A0
-2252.25
-394.50
90
RW_WR
-2172.25
-394.50
91
D0
-2092.25
-394.50
92
D1
-2012.25
-394.50
93
D2
-1932.25
-394.50
94
D3
-1852.25
-394.50
95
D4
-1772.25
-394.50
96
D5
-1692.25
-394.50
97
D6
-1612.25
-394.50
98
D7
-1532.25
-394.50
99
D8
-1452.25
-394.50
100
D9
-1372.25
-394.50
101
D10
-1292.25
-394.50
102
D11
-1212.25
-394.50
103
D12
-1132.25
-394.50
104
D13
-1052.25
-394.50
105
D14
-972.25
-394.50
106
D15
-892.25
-394.50
107
D16
-812.25
-394.50
108
D17
-732.25
-394.50
109
VSS
-652.25
-394.50
110
VDD
-572.25
-394.50
111
E_RD
-492.25
-394.50
112
/RST
-412.25
-394.50
113
CSEL
-332.25
-394.50
114
IF1
-252.25
-394.50
115
IF2
-172.25
-394.50
116
IF3
-92.25
-394.50
117
VSS
-12.25
-394.50
118
VDD
67.75
-394.50
119
/CS
147.75
-394.50
120
/EXT
227.75
-394.50
121
TE
307.75
-394.50
122
TCAP
387.75
-394.50
123
VDD
467.75
-394.50
124
VDD
547.75
-394.50
125
VDD
627.75
-394.50
126
VDD
707.75
-394.50
127
VDD
787.75
-394.50
128
VDD
867.75
-394.50
129
VSS1
947.75
-394.50
130
VSS1
1027.75
-394.50
131
VSS
1107.75
-394.50
132
VSS
1187.75
-394.50
133
VSS
1267.75
-394.50
134
VSS
1347.75
-394.50
135
VSS2
1427.75
-394.50
136
VSS2
1507.75
-394.50
137
VSS2
1587.75
-394.50
138
VSS2
1667.75
-394.50
139
VSS2
1747.75
-394.50


Numéro de pièce similaire - ST7669

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sitronix Technology Co....
ST7669V SITRONIX-ST7669V Datasheet
2Mb / 208P
   262K 132x162 Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results

Description similaire - ST7669

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sitronix Technology Co....
ST7669V SITRONIX-ST7669V Datasheet
2Mb / 208P
   262K 132x162 Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7626 SITRONIX-ST7626 Datasheet
1Mb / 94P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636R SITRONIX-ST7636R Datasheet
1Mb / 109P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7628 SITRONIX-ST7628 Datasheet
2Mb / 213P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7632 SITRONIX-ST7632 Datasheet
1Mb / 96P
   4K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7531 SITRONIX-ST7531 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7532 SITRONIX-ST7532 Datasheet
1Mb / 85P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7625 SITRONIX-ST7625 Datasheet
1Mb / 160P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7636 SITRONIX-ST7636 Datasheet
1Mb / 99P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
ST7530 SITRONIX-ST7530 Datasheet
1Mb / 100P
   65K Color Dot Matrix LCD Controller/Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com