Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LDD515-63H-XX Fiches technique(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

No de pièce LDD515-63H-XX
Description  DUAL DIGIT LED DISPLAY (0.5Inch)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Site Internet  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LDD515-63H-XX Fiches technique(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LDD515-63H-XX Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDD515-63H-XX Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDD515-63H-XX Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDD515-63H-XX Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDD515-63H-XX Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDD515-63H-XX Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDD515-63H-XX Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDD515-63H-XX Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LDD515-63H-XX Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
5
DIG.2
DIG.1
10
LDD5153H-XX/SRP18-115-PF
DP
G
E F
5
DIG.2
C
B
A
DP
F
D E
G
2
38
1
4
DIG.1
10
9
LDD5163H-XX/SRP18-115-PF
D
9
4 18
32
D
G
E
D
F
DP A B C
F
E
GDP
B
A
6
7
76
A B
C
C
Page 2/8
PART NO. LDD515/63H-XX/SRP18-115-PF
Internal Circuit Diagram
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only


Numéro de pièce similaire - LDD515-63H-XX

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
LIGITEK electronics co....
LDD515-65-XX-RP145 LIGITEK-LDD515-65-XX-RP145 Datasheet
124Kb / 8P
   DUAL DIGIT LED DISPLAY (0.5Inch)
LDD515-65-XX-RP18 LIGITEK-LDD515-65-XX-RP18 Datasheet
98Kb / 8P
   DUAL DIGIT LED DISPLAY (0.5Inch)
More results

Description similaire - LDD515-63H-XX

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
LIGITEK electronics co....
LDD515-65-XX-RP18 LIGITEK-LDD515-65-XX-RP18 Datasheet
98Kb / 8P
   DUAL DIGIT LED DISPLAY (0.5Inch)
LDD515-65-XX-RP145 LIGITEK-LDD515-65-XX-RP145 Datasheet
124Kb / 8P
   DUAL DIGIT LED DISPLAY (0.5Inch)
logo
Kingbright Corporation
SC05-11SRWA KINGBRIGHT-SC05-11SRWA Datasheet
195Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA05-11EWA KINGBRIGHT-SA05-11EWA Datasheet
197Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA05-11SRWA KINGBRIGHT-SA05-11SRWA Datasheet
197Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC05-11GWA KINGBRIGHT-SC05-11GWA Datasheet
197Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SC05-11EWA KINGBRIGHT-SC05-11EWA Datasheet
198Kb / 4P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA05-11SURKWA KINGBRIGHT-SA05-11SURKWA Datasheet
352Kb / 6P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA05-11CGKWA KINGBRIGHT-SA05-11CGKWA Datasheet
351Kb / 6P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA05-11SYKWA KINGBRIGHT-SA05-11SYKWA Datasheet
354Kb / 6P
   12.7mm (0.5INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com