Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SLA7052M Fiches technique(PDF) 10 Page - Sanken electric |
|
SLA7052M Fiches technique(HTML) 10 Page - Sanken electric |
10 / 14 page 2-Phase Unipolar Stepper Motor Driver SLA7050M/7051M/7052M October 2005 Sanken Electric Co.,Ltd. I03-002EA-051006 Packing specifications ・ A rubber stopper is provided on both ends of the stick. ・ 18 pieces in X direction (Maximum 18 pieces in one stick) ・ 20 sticks in Y direction 3 sticks in Y direction ・ 18pieces×20×3=1080pieces(Max.) 185 130 610 31 8 580 X Z Y Dimensions in mm 10/14 |
Numéro de pièce similaire - SLA7052M |
|
Description similaire - SLA7052M |