Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
1N4749 Fiches technique(PDF) 4 Page - Daya Electric Group Co., Ltd. |
|
1N4749 Fiches technique(HTML) 4 Page - Daya Electric Group Co., Ltd. |
4 / 4 page 1N4727...1N4764 I, Lead Length (mm) Fig. 2 Typical Thermal Resistance vs. Lead Length 0 0 5 10 15 50 100 150 30 20 25 200 250 100 0 0 0.2 0.4 0.8 0.6 1.0 2 00 TA, Ambient Temperature Fig. 1 Power Dissipation vs Ambient Temperature VR=30V VR=20V VR=5V VR=2V VR=0V f=1MHz TA=25°C 50 Vz, Zener Voltage (V) Fig. 3 Junction Capacitance vs Zener Voltage 100 1 010 20 30 40 10 1000 100 2mA Vz, Zener Voltage (V) Fig. 4 Typical Zener Impedance vs. Zener Voltage 60 1 1 10mA 20mA 10 5mA 10 100 Iz=1mA 1000 |
Numéro de pièce similaire - 1N4749 |
|
Description similaire - 1N4749 |