Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BZX79-C24 Fiches technique(PDF) 2 Page - GOOD-ARK Electronics |
|
BZX79-C24 Fiches technique(HTML) 2 Page - GOOD-ARK Electronics |
2 / 7 page 519 s c i t s i r e t c a r a h C l a c i r t c e l E (T A=25 oC unless otherwise noted) Maximum V F=0.9V at IF=10mA e p y T r e b m u n r o f B = y + V % 2 Z r o f F = y + V % 3 Z r o f C = y + V % 5 Z e c n a t s i s e r c i m a n y D t n e i c i f f e o c . p m e T e g a t l o v r e n e z f o I t a Z A m 5 = α αααα / % ( z v m o ) C e g a k a e l e s r e v e R t n e r r u c e l b i s s i m d A t n e r r u c r e n e z ) 2 ( I Z (m ) A e c n a t i c a p a C V R 0 = z H M 1 = f ) F p ( . x a M e v i t i t e p e R - n o N e s r e v e r k a e p t n e r r u c t t a p 0 0 1 = uS I M S Z ) A ( I t a Z A m 5 = z H k 1 = f r j z (Ω Ω Ω Ω Ω) . x a M I t a Z A m 1 = z H k 1 = f r j z (Ω Ω Ω Ω Ω) . x a M. n i M. x a M I R (n ) A V t a R ) s t l o V ( 4 V 2 y - 9 7 X Z B0 0 10 0 6 <8 0 . 0 -6 0 . 0 -0 0 0 , 0 51 7 6 10 5 40 . 6 7 V 2 y - 9 7 X Z B0 0 10 0 6 <8 0 . 0 -6 0 . 0 -0 0 0 , 0 21 5 3 10 5 40 . 6 0 V 3 y - 9 7 X Z B5 90 0 6 <8 0 . 0 -6 0 . 0 -0 0 0 , 0 11 5 2 10 5 40 . 6 3 V 3 y - 9 7 X Z B5 90 0 6 <8 0 . 0 -5 0 . 0 -0 0 0 , 51 5 1 10 5 40 . 6 6 V 3 y - 9 7 X Z B0 90 0 6 <8 0 . 0 -4 0 . 0 -0 0 0 , 51 5 0 10 5 40 . 6 9 V 3 y - 9 7 X Z B0 90 0 6 <7 0 . 0 -3 0 . 0 -0 0 0 , 31 5 90 5 40 . 6 3 V 4 y - 9 7 X Z B0 90 0 6 <4 0 . 0 -1 0 . 0 -0 0 0 , 31 0 90 5 40 . 6 7 V 4 y - 9 7 X Z B0 80 0 53 0 . 0 -1 0 . 0 +0 0 0 , 31 5 80 0 30 . 6 1 V 5 y - 9 7 X Z B0 60 8 42 0 . 0 -5 0 . 0 +0 0 0 , 21 0 80 0 30 . 6 6 V 5 y - 9 7 X Z B0 40 0 41 0 . 0 -6 0 . 0 +0 0 0 , 11 0 70 0 30 . 6 2 V 6 y - 9 7 X Z B0 10 5 10 7 0 . 0 +0 0 0 , 32 4 60 0 20 . 6 8 V 6 y - 9 7 X Z B5 10 81 0 . 0 +8 0 . 0 +0 0 0 , 23 8 50 0 20 . 6 5 V 7 y - 9 7 X Z B5 10 81 0 . 0 +9 0 . 0 +0 0 0 , 15 3 50 5 10 . 4 2 V 8 y - 9 7 X Z B5 10 81 0 . 0 +9 0 . 0 +0 0 76 7 40 5 10 . 4 1 V 9 y - 9 7 X Z B5 10 0 12 0 . 0 +0 1 . 0 +0 0 57 3 40 5 10 . 3 0 1 y - 9 7 X Z B0 20 5 13 0 . 0 +1 1 . 0 +0 0 25 . 70 40 90 . 3 1 1 y - 9 7 X Z B0 20 5 13 0 . 0 +1 1 . 0 +0 0 15 . 86 35 85 . 2 2 1 y - 9 7 X Z B5 20 5 13 0 . 0 +1 1 . 0 +0 0 19 2 35 85 . 2 3 1 y - 9 7 X Z B0 30 7 13 0 . 0 +1 1 . 0 +0 0 10 19 20 85 . 2 5 1 y - 9 7 X Z B0 30 0 23 0 . 0 +1 1 . 0 +0 51 17 25 70 . 2 6 1 y - 9 7 X Z B0 40 0 23 0 . 0 +1 1 . 0 +0 52 14 25 75 . 1 8 1 y - 9 7 X Z B5 45 2 23 0 . 0 +1 1 . 0 +0 54 11 20 75 . 1 0 2 y - 9 7 X Z B5 55 2 23 0 . 0 +1 1 . 0 +0 55 10 20 65 . 1 2 2 y - 9 7 X Z B5 50 5 23 0 . 0 +1 1 . 0 +0 57 18 10 63 . 1 4 2 y - 9 7 X Z B0 70 5 24 0 . 0 +2 1 . 0 +0 58 16 15 53 . 1 7 2 y - 9 7 X Z B0 8 ) 3 ( 0 0 3 ) 4 ( 4 0 . 0 + ) 3 ( 2 1 . 0 +0 50 24 10 50 . 1 0 3 y - 9 7 X Z B0 8 ) 3 ( 0 0 3 ) 4 ( 4 0 . 0 + ) 3 ( 2 1 . 0 +0 52 23 10 50 . 1 3 3 y - 9 7 X Z B0 8 ) 3 ( 5 2 3 ) 4 ( 4 0 . 0 + ) 3 ( 2 1 . 0 +0 54 22 15 49 . 0 6 3 y - 9 7 X Z B0 9 ) 3 ( 0 5 3 ) 4 ( 4 0 . 0 + ) 3 ( 2 1 . 0 +0 57 21 15 48 . 0 9 3 y - 9 7 X Z B0 3 1 ) 3 ( 0 5 3 ) 4 ( 4 0 . 0 + ) 3 ( 2 1 . 0 +0 58 20 15 47 . 0 3 4 y - 9 7 X Z B0 5 1 ) 3 ( 5 7 3 ) 4 ( 4 0 . 0 + ) 3 ( 2 1 . 0 +0 52 32 . 90 46 . 0 7 4 y - 9 7 X Z B0 7 1 ) 3 ( 5 7 3 ) 4 ( 4 0 . 0 + ) 3 ( 2 1 . 0 +0 55 35 . 80 45 . 0 1 5 y - 9 7 X Z B0 8 1 ) 3 ( 0 0 4 ) 4 ( 4 0 . 0 + ) 3 ( 2 1 . 0 +0 58 38 . 70 44 . 0 6 5 y - 9 7 X Z B0 0 2 ) 3 ( 5 2 4 ) 4 ( 1 . 0 + . p y t ) 3 ( 0 59 31 . 70 43 . 0 2 6 y - 9 7 X Z B5 1 2 ) 3 ( 0 5 4 ) 4 ( 1 . 0 + . p y t ) 3 ( 0 53 44 . 65 33 . 0 8 6 y - 9 7 X Z B0 4 2 ) 3 ( 5 7 4 ) 4 ( 1 . 0 + . p y t ) 3 ( 0 58 48 . 55 33 . 0 5 7 y - 9 7 X Z B5 5 2 ) 3 ( 0 0 5 ) 4 ( 1 . 0 + . p y t ) 3 ( 0 53 53 . 55 32 . 0 Notes: 1. Tested with pulses t p=5 ms. 2. Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 8 mm from case. 3. at I Z=2.0 mA 4. at I Z=0.5 mA y = Zener voltage tolerance designator |
Numéro de pièce similaire - BZX79-C24 |
|
Description similaire - BZX79-C24 |