Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ISL54230IRTZ-T Fiches technique(PDF) 2 Page - Intersil Corporation |
|
ISL54230IRTZ-T Fiches technique(HTML) 2 Page - Intersil Corporation |
2 / 18 page 2 FN6825.2 May 28, 2009 Pinouts ISL54230 (36 BALL 6X6 ARRAY WLCSP) TOP VIEW ISL54230 (32 LD 5X5 TQFN) TOP VIEW 1 2 3 AB C D E F 4 5 6 COM 2B COM 3A COM 3B COM 1B COM 1A COM 4B COM 2A NC 2A OE1 OE2 NC 4B COM 4A NO 2A NC 2B NC 4A NO 4B NO 2B NC 3A NC 1B NO 4A NO 3A NC 3B NO 3B NC 1A NO 1B NO 1A IN1 IN2 IN3 IN4 VDD GND N.C. N.C. N.C. N.C. HS USB Switches 2A and 3A HS USB Switches 2B and 3B 1 Ω Switches 1A and 4A 6 Ω Switches 1B and 4B *Columns A, B, C = Left Plane *Columns D, E, F = Right Plane *Refer to OE Control Truth Table, pg. 3 5 1 2 3 4 6 7 8 12 16 15 14 13 11 10 9 20 24 23 22 21 19 18 17 29 25 26 27 28 30 31 32 *RIGHT PLANE *LEFT PLANE NC_4A COM_1A NC_2A NC_1A COM_4A NO_2A NC_2B NO_1A NO_2B NC_3A NC_1B NO_4A NO_3A NC_3B NO_3B NC_4B ISL54230 |
Numéro de pièce similaire - ISL54230IRTZ-T |
|
Description similaire - ISL54230IRTZ-T |