Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CXM3543AER Fiches technique(PDF) 4 Page - Sony Corporation

No de pièce CXM3543AER
Description  3P10T Antenna Switch for GSM/UMTS Dual Mode Phones
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SONY [Sony Corporation]
Site Internet  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXM3543AER Fiches technique(HTML) 4 Page - Sony Corporation

  CXM3543AER Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation CXM3543AER Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation CXM3543AER Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXM3543AER Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXM3543AER Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXM3543AER Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXM3543AER Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXM3543AER Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXM3543AER Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 26 page
background image
CXM3543AER
- 4 -
Pin Configuration
6
4
5
12
3
1
2
13
14
15
16
22
24
23
25
27
26
32
31
30
29
28
GND
Tx1
GND
GND
GSM850Rx
GSM900Rx
GSM1800Rx
GSM1900Rx
GND
VDD
GND
GND
Ant1
GND1
UMTS800M
UMTS2G
UMTS1.7G
UMTS1.5G
GND
CTLG
VQFN-34P PKG
(3.8mm
× 4.4mm × 0.85mm Max.)
Top View
8
7
20
21
33
10
9
18
19
17
11
34


Numéro de pièce similaire - CXM3543AER

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sony Corporation
CXM3540XR SONY-CXM3540XR Datasheet
177Kb / 7P
   High Linearity DP4T Antenna Switch for GSM/UMTS/CDMA
CXM3542ER SONY-CXM3542ER Datasheet
210Kb / 14P
   3P9T Antenna Switch for GSM/CDMA Dual Mode Phones
More results

Description similaire - CXM3543AER

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sony Corporation
CXM3524ER SONY-CXM3524ER Datasheet
301Kb / 29P
   3P10T Antenna Switch for GSM/UMTS Dual Mode Phones
CXM3525ER SONY-CXM3525ER Datasheet
278Kb / 14P
   DP10T Antenna Switch Module for GSM/UMTS Dual Mode Phones
CXM3529XR SONY-CXM3529XR Datasheet
203Kb / 10P
   SP9T Antenna Switch for GSM/UMTS Dual Mode
CXG1198AEQ SONY-CXG1198AEQ Datasheet
143Kb / 11P
   SP8T GSM/UMTS Dual Mode Antenna Switch
CXM3512EQ SONY-CXM3512EQ Datasheet
237Kb / 13P
   SP9T GSM/UMTS Dual Mode Antenna Switch
CXM3542ER SONY-CXM3542ER Datasheet
210Kb / 14P
   3P9T Antenna Switch for GSM/CDMA Dual Mode Phones
CXG1230EQ SONY-CXG1230EQ Datasheet
213Kb / 13P
   SP9T GSM/UMTS Dual Mode Antenna Switch
CXM3539XR SONY-CXM3539XR Datasheet
253Kb / 12P
   SP8T Antenna Switch for GSM/UMTS Dual Mode Handsets
CXM3560XR SONY-CXM3560XR Datasheet
239Kb / 12P
   SP10T Antenna Switch for GSM/UMTS Dual Mode Handsets
CXG1194XR SONY-CXG1194XR Datasheet
79Kb / 6P
   SP4T Antenna Switch for GSM/UMTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com