Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UC385-2 Fiches technique(PDF) 8 Page - Texas Instruments |
|
UC385-2 Fiches technique(HTML) 8 Page - Texas Instruments |
8 / 13 page UC2851, UC2852, UC2853, UC285ADJ, UC3851, UC3852, UC3853, UC385ADJ FAST TRANSIENT RESPONSE 5A LOW DROPOUT REGULATOR SLUS212E − NOVEMBER 1999 − REVISED FEBRUARY 2004 8 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 APPLICATION INFORMATION UDG-00087 4 5 1 2 3 ADJ VOUT VB VIN GND 4.7 µF +5 V 330 µF OSCON UC385−1 Kelvin Sense Point 2.2 µF Ceramic +1.5 V Output + + Figure 9. Typical UC385-1, -2, or -3 Application |
Numéro de pièce similaire - UC385-2 |
|
Description similaire - UC385-2 |