Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BZX79C12PT Fiches technique(PDF) 3 Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

No de pièce BZX79C12PT
Description  SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 2.4V TO 51V
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CHENMKO [Chenmko Enterprise Co. Ltd.]
Site Internet  http://www.chenmko.com
Logo CHENMKO - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

BZX79C12PT Fiches technique(HTML) 3 Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

  BZX79C12PT Datasheet HTML 1Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. BZX79C12PT Datasheet HTML 2Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. BZX79C12PT Datasheet HTML 3Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
RATING CHARACTERISTIC CURVE ( BZX79C 2V4PT THRU BZX79C 51PT )


Numéro de pièce similaire - BZX79C12PT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
BZX79C12 FAIRCHILD-BZX79C12 Datasheet
22Kb / 2P
   Series Half Watt Zeners
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZX79C12 TSC-BZX79C12 Datasheet
360Kb / 4P
   500mW,5% Tolerance Zener Diode
logo
Fairchild Semiconductor
BZX79C12 FAIRCHILD-BZX79C12 Datasheet
47Kb / 5P
   Zeners
logo
Continental Device Indi...
BZX79C12 CDIL-BZX79C12 Datasheet
172Kb / 4P
   SILICON GLASS PASSIVATED 0.5WATT ZENER DIODES
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZX79C12 EIC-BZX79C12 Datasheet
36Kb / 2P
   ZENER DIODES
More results

Description similaire - BZX79C12PT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
1N5221PT CHENMKO-1N5221PT Datasheet
132Kb / 4P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 2.4V TO 200V
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
BZT52-C2V4S WILLAS-BZT52-C2V4S Datasheet
303Kb / 3P
   200mW SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES 2.4V~51V SOD-323 PACKAGE
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
BZX55C0V8PT CHENMKO-BZX55C0V8PT Datasheet
172Kb / 4P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 0.8V TO 200V
BZX85C2V7PT CHENMKO-BZX85C2V7PT Datasheet
139Kb / 4P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 2.7V TO 200V
1N4728PT CHENMKO-1N4728PT Datasheet
122Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 3.3V TO 100V
logo
First Components Intern...
1N5225A FCI-1N5225A Datasheet
162Kb / 3P
   ZENER DIODES (2.4V to 200V)
1N5224A FCI-1N5224A Datasheet
162Kb / 3P
   ZENER DIODES (2.4V to 200V)
1N5223A FCI-1N5223A Datasheet
162Kb / 3P
   ZENER DIODES (2.4V to 200V)
1N5221A FCI-1N5221A Datasheet
162Kb / 3P
   ZENER DIODES (2.4V to 200V)
1N5222A FCI-1N5222A Datasheet
162Kb / 3P
   ZENER DIODES (2.4V to 200V)
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com