Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BZX55C9V1PT Fiches technique(PDF) 4 Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

No de pièce BZX55C9V1PT
Description  SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 0.8V TO 200V
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CHENMKO [Chenmko Enterprise Co. Ltd.]
Site Internet  http://www.chenmko.com
Logo CHENMKO - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

BZX55C9V1PT Fiches technique(HTML) 4 Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

  BZX55C9V1PT Datasheet HTML 1Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. BZX55C9V1PT Datasheet HTML 2Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. BZX55C9V1PT Datasheet HTML 3Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. BZX55C9V1PT Datasheet HTML 4Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
RATING CHARACTERISTIC CURVE ( BZX55C 0V8PT THRU BZX55C 200PT )


Numéro de pièce similaire - BZX55C9V1PT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
BZX55C9V1 KEXIN-BZX55C9V1 Datasheet
1Mb / 3P
   Zener Diodes
logo
Vishay Siliconix
BZX55C9V1 VISHAY-BZX55C9V1 Datasheet
70Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 4, 01-Apr-99
logo
Microdiode Electronics ...
BZX55C9V1 CHENDA-BZX55C9V1 Datasheet
748Kb / 3P
   2.4- 1 8 0V Peak Pulse Power: 500mW
logo
Vishay Siliconix
BZX55C9V1 VISHAY-BZX55C9V1 Datasheet
137Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.5, 05-Jul-07
logo
Fairchild Semiconductor
BZX55C9V1 FAIRCHILD-BZX55C9V1 Datasheet
166Kb / 4P
   BZX55C2V4 - BZX55C56 Zener Diodes
More results

Description similaire - BZX55C9V1PT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
1N5221PT CHENMKO-1N5221PT Datasheet
132Kb / 4P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 2.4V TO 200V
BZX85C2V7PT CHENMKO-BZX85C2V7PT Datasheet
139Kb / 4P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 2.7V TO 200V
BZX79C2V7PT CHENMKO-BZX79C2V7PT Datasheet
125Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 2.4V TO 51V
1N4728PT CHENMKO-1N4728PT Datasheet
122Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES VOLTAGE RANGE 3.3V TO 100V
logo
Semtech Corporation
ZMU100 SEMTECH-ZMU100 Datasheet
134Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES?
logo
GOOD-ARK Electronics
1N4728 GOOD-ARK-1N4728 Datasheet
34Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
Nanjing International G...
ZM1.5C DGNJDZ-ZM1.5C Datasheet
83Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MMGZ5221BPT CHENMKO-MMGZ5221BPT Datasheet
120Kb / 5P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX85C SEMTECH_ELEC-BZX85C Datasheet
254Kb / 3P
   SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N957 NJSEMI-1N957 Datasheet
140Kb / 2P
   Silicon Planar Power Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com