Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MJ10022 Fiches technique(PDF) 3 Page - Mospec Semiconductor

No de pièce MJ10022
Description  POWER TRANSISTORS(40A,350-400V,250W)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MOSPEC [Mospec Semiconductor]
Site Internet  http://www.mospec.com.tw
Logo MOSPEC - Mospec Semiconductor

MJ10022 Fiches technique(HTML) 3 Page - Mospec Semiconductor

  MJ10022 Datasheet HTML 1Page - Mospec Semiconductor MJ10022 Datasheet HTML 2Page - Mospec Semiconductor MJ10022 Datasheet HTML 3Page - Mospec Semiconductor MJ10022 Datasheet HTML 4Page - Mospec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
A


Numéro de pièce similaire - MJ10022

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Motorola, Inc
MJ10022 MOTOROLA-MJ10022 Datasheet
300Kb / 8P
   40 AMPERE NPN SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS 350 AND 400 VOLTS 250 WATTS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MJ10022 NJSEMI-MJ10022 Datasheet
102Kb / 2P
   NPN Silicon Power Darlington Transistors with Base-Emitter Speedup Diode
logo
Thinki Semiconductor Co...
MJ10022 THINKISEMI-MJ10022 Datasheet
811Kb / 2P
   250WATT NPN TYPE SILICON DARLINGTON TRANSISTORS
More results

Description similaire - MJ10022

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mospec Semiconductor
MJ10002 MOSPEC-MJ10002 Datasheet
183Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(10A,350-400V,150W)
MJ10006 MOSPEC-MJ10006 Datasheet
190Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(10A,350-400V,150W)
MJ10000 MOSPEC-MJ10000 Datasheet
188Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(20A,350-400V,175W)
MJ10004 MOSPEC-MJ10004 Datasheet
182Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(20A,350-400V,175W)
MJ15003 MOSPEC-MJ15003 Datasheet
156Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(20A,140V,250W)
logo
Fairchild Semiconductor
IRF710-713 FAIRCHILD-IRF710-713 Datasheet
147Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 2.25A, 350-400V
logo
Mospec Semiconductor
MJ10015 MOSPEC-MJ10015 Datasheet
181Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(50A,400-500V,250W)
MJ10020 MOSPEC-MJ10020 Datasheet
211Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(60A,200-250V,250W)
logo
Fairchild Semiconductor
IRF330-333 FAIRCHILD-IRF330-333 Datasheet
177Kb / 6P
   N-Channel Power MOSFETs, 5.5A, 350 V/400V
logo
Mospec Semiconductor
MJ10024 MOSPEC-MJ10024 Datasheet
205Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(20A,750-850V,250W)
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com