Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AD81090100 Fiches technique(PDF) 1 Page - celduc-relais

No de pièce AD81090100
Description  REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CELDUC [celduc-relais]
Site Internet  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

AD81090100 Fiches technique(HTML) 1 Page - celduc-relais

  AD81090100 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais AD81090100 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
page 1 / 2 F/GB
I/SEC/AD81090100/B/29/08/2003
r
e
l
a
i
s
All technical caracteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
Proud to serve you
celduc
INTERRUPTEUR REED
REED SWITCH
NORMALEMENT OUVERT, CONTACT SEC
NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AD810xxxxx
C
C A
A R
R A
A C
C T
T E
E R
R IIS
S T
T IIQ
Q U
U E
E S
S E
E L
L E
E C
C T
T R
R IIQ
Q U
U E
E S
S // E
E L
L E
E C
C T
T R
R IIC
C A
A L
L
D
D A
A T
T A
A
Puissance maxi commutable / Max. switching power
120W/ VA
Tension maxi commutable / Max. switching voltage
250 VAC
Courant maxi commutable / Max. switching current
3 A
Courant de travail / Carrying current
3 A
Tension typique de tenue / Typical dielectric strength
700 VDC
Résistance de contact initiale ( max ) / Initial contact resistance
≤ 150 mΩ
Méthode de mesure / Test process
Résistance d'isolement ( min ) / Insulation resistance
109
Capacité / Capacitance
1 pF
Fréquence maxi d'utilisation / Max. frequency
25 Hz
Fréquence de résonnance / Resonnant frequency
700 Hz
Bobine / Coil : voir caractéristiques magnétiques
see magnetical datas
Mesure en 4 points / 4 points measurement
I = 100 mA ; U = 12 V et / and I = 10 mA ; U = 50 mV
Alimentation de bobine /Coil voltage: ATF + 50%
mesure de tension
voltage measurement
75 mm
ø 1,4 ± 0,1
50,0
79 ± 1
Ø 5,4 max


Numéro de pièce similaire - AD81090100

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Analog Devices
AD8109 AD-AD8109 Datasheet
434Kb / 28P
   325 MHz, 8 x 8 Buffered Video Crosspoint Switches
REV. 0
AD8109-EB AD-AD8109-EB Datasheet
434Kb / 28P
   325 MHz, 8 x 8 Buffered Video Crosspoint Switches
REV. 0
AD8109-EB AD-AD8109-EB Datasheet
994Kb / 33P
   325 MHz, 8 횞 8 Buffered Video Crosspoint Switches
REV. B
AD8109AST AD-AD8109AST Datasheet
434Kb / 28P
   325 MHz, 8 x 8 Buffered Video Crosspoint Switches
REV. 0
AD8109AST AD-AD8109AST Datasheet
994Kb / 33P
   325 MHz, 8 횞 8 Buffered Video Crosspoint Switches
REV. B
More results

Description similaire - AD81090100

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
celduc-relais
AC03 CELDUC-AC03 Datasheet
362Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AC011015 CELDUC-AC011015 Datasheet
79Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI02 CELDUC-AI02 Datasheet
367Kb / 3P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI43 CELDUC-AI43 Datasheet
397Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
IA85 CELDUC-IA85 Datasheet
111Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AC05 CELDUC-AC05 Datasheet
375Kb / 6P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI44 CELDUC-AI44 Datasheet
83Kb / 1P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AL44 CELDUC-AL44 Datasheet
80Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
AI03 CELDUC-AI03 Datasheet
340Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
IA23 CELDUC-IA23 Datasheet
107Kb / 2P
   REED SWITCH NORMALY OPEN, DRY CONTACT
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com