Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

J107 Fiches technique(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

No de pièce J107
Description  N-Channel JFETs
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

J107 Fiches technique(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  J107 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix J107 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix J107 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix J107 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix J107 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
J105/106/107
Vishay Siliconix
Document Number: 70230
S-04028—Rev. D, 04-Jun-01
www.vishay.com
7-5
SWITCHING TIME TEST CIRCUIT
J105
J106
J107
VGS(L)
–12V
–7V
–5V
RL*
50 W
50 W
50 W
ID(on)
28 mA
27 mA
26 mA
*Non-inductive
Input Pulse
Sampling Scope
Rise Time < 1 ns
Fall Time < 1 ns
Pulse Width 100 ns
PRF 1 MHz
Rise Time 0.4 ns
Input Resistance 10 M
W
Input Capacitance 1.5 pF
51
W
51
W
1 k
W
VIN
Scope
VDD
RL
OUT
VGS(H)
VGS(L)


Numéro de pièce similaire - J107

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
J107 FAIRCHILD-J107 Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel Switch
J107 FAIRCHILD-J107 Datasheet
482Kb / 12P
   N-Channel Switch
logo
Intersil Corporation
J107 INTERSIL-J107 Datasheet
4Mb / 122P
   P-CHANNEL JFET
logo
Vishay Siliconix
J107-E3 VISHAY-J107-E3 Datasheet
64Kb / 6P
   N-Channel JFETs
Rev. D, 04-Jun-01
logo
CIT Relay & Switch
J107E3 CIT-J107E3 Datasheet
96Kb / 3P
   Small size and light weight
More results

Description similaire - J107

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
2N5432 VISHAY-2N5432 Datasheet
44Kb / 5P
   N-Channel JFETs
Rev. F, 04-Jun-01
2N4338 VISHAY-2N4338 Datasheet
56Kb / 6P
   N-Channel JFETs
Rev. E, 04-Jun-01
2N4416 VISHAY-2N4416 Datasheet
103Kb / 7P
   N-Channel JFETs
Rev. H, 24-Jan-05
J107-E3 VISHAY-J107-E3 Datasheet
64Kb / 6P
   N-Channel JFETs
Rev. D, 04-Jun-01
SST4416-E3 VISHAY-SST4416-E3 Datasheet
57Kb / 7P
   N-Channel JFETs
Rev. F, 04-Jun-01
2N5484 VISHAY-2N5484_07 Datasheet
108Kb / 8P
   N-Channel JFETs
Rev. G, 24-Jan-05
SST4117A VISHAY-SST4117A Datasheet
74Kb / 6P
   N-Channel JFETs
18-Jul-08
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N3819 NJSEMI-2N3819 Datasheet
145Kb / 1P
   N-CHANNEL JFETS
2N4338 NJSEMI-2N4338 Datasheet
366Kb / 3P
   N-CHANNEL JFETS
logo
Vishay Siliconix
SST310-T1-E3 VISHAY-SST310-T1-E3 Datasheet
102Kb / 8P
   N-Channel JFETs
Rev. H, 24-Jan-05
SST201-T1-E3 VISHAY-SST201-T1-E3 Datasheet
83Kb / 6P
   N-Channel JFETs
Rev. G, 15-Mar-04
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com