Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KBL08 Fiches technique(PDF) 2 Page - HY ELECTRONIC CORP.

No de pièce KBL08
Description  SILICON BRIDGE RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HY [HY ELECTRONIC CORP.]
Site Internet  http://www.hygroup.com.tw
Logo HY - HY ELECTRONIC CORP.

KBL08 Fiches technique(HTML) 2 Page - HY ELECTRONIC CORP.

  KBL08 Datasheet HTML 1Page - HY ELECTRONIC CORP. KBL08 Datasheet HTML 2Page - HY ELECTRONIC CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
~ 349 ~
KBL005 thru KBL10
50
100
0
150
1.0
5.0
4.0
3.0
2.0
6.0
AMBIENT TEMPERATURE ℃
FIG.2-DERATING CURVE
OUTPUT RECTIFIED CURRENT
NUMBER OF CYCLETS AT 60Hz
FLG.1-MAXIMUM FORWARD SUNRGE CURRENT
1
10
100
250
150
50
100
200
300
TJ=25
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,VOLTS
FIG.4-TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
TJ=25°C
PULSE WIDTH:300us
0.01
0.1
1.0
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0 1.2
1.4 1.6 1.8
FIG.4– TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE
0.01
0.1
1.0
10
140
120
100
80
60
40
20
0
TJ = 25


Numéro de pièce similaire - KBL08

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SUNMATE electronic Co.,...
KBL08 SUNMATE-KBL08 Datasheet
310Kb / 2P
   SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
logo
Semtech Corporation
KBL08 SEMTECH-KBL08 Datasheet
128Kb / 2P
   4.0A SINGLE - PHASE SILICON BRIDGE
logo
TAITRON Components Inco...
KBL08 TAITRON-KBL08 Datasheet
140Kb / 5P
   4A Bridge Rectifier
logo
Yea Shin Technology Co....
KBL08 YEASHIN-KBL08 Datasheet
443Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
KBL08 BILIN-KBL08 Datasheet
137Kb / 3P
   Silicon Bridge Rectifiers
More results

Description similaire - KBL08

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
KBL400 EIC-KBL400 Datasheet
19Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR1500 EIC-BR1500 Datasheet
42Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR2500 EIC-BR2500 Datasheet
20Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR3500W EIC-BR3500W Datasheet
19Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
KBU600 COMCHIP-KBU600 Datasheet
138Kb / 3P
   Silicon Bridge Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
KBU6A DIOTEC-KBU6A_07 Datasheet
110Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
KBU4A DIOTEC-KBU4A_07 Datasheet
110Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
GBS4A DIOTEC-GBS4A_07 Datasheet
106Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
GBU8A DIOTEC-GBU8A_07 Datasheet
112Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
KBP200 PANJIT-KBP200 Datasheet
79Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
PB1000 PANJIT-PB1000 Datasheet
66Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com