Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TS87C52X2-MCAB Fiches technique(PDF) 2 Page - TEMIC Semiconductors |
|
TS87C52X2-MCAB Fiches technique(HTML) 2 Page - TEMIC Semiconductors |
2 / 54 page 2 Rev. B - Jan. 25, 1999 Preliminary TS80C52X2 Table 1. Memory size 3. Block Diagram ROM (bytes) EPROM (bytes) TOTAL RAM (bytes) TS80C32X2 0 0 256 TS80C52X2 8k 0 256 TS87C52X2 0 8k 256 Timer 0 INT RAM 256x8 WR RD EA/VPP PSEN ALE/ XTAL2 XTAL1 EUART CPU Timer 1 Ctrl (3) (3) C51 CORE (3) (3) (3) (3) Port 0 Port 1 Port 2 Port 3 Parallel I/O Ports & Ext. Bus IB-bus PROG (3) (3) (1): Alternate function of Port 1 (3): Alternate function of Port 3 Timer2 (1) (1) (2): Only available on high pin count packages ROM /EPROM 8Kx8 |
Numéro de pièce similaire - TS87C52X2-MCAB |
|
Description similaire - TS87C52X2-MCAB |