Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TP0620N3 Fiches technique(PDF) 4 Page - Supertex, Inc

No de pièce TP0620N3
Description  P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SUTEX [Supertex, Inc]
Site Internet  http://www.supertex.com
Logo SUTEX - Supertex, Inc

TP0620N3 Fiches technique(HTML) 4 Page - Supertex, Inc

  TP0620N3 Datasheet HTML 1Page - Supertex, Inc TP0620N3 Datasheet HTML 2Page - Supertex, Inc TP0620N3 Datasheet HTML 3Page - Supertex, Inc TP0620N3 Datasheet HTML 4Page - Supertex, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
1235 Bordeaux Drive, Sunnyvale, CA 94089
TEL: (408) 744-0100 • FAX: (408) 222-4895
www.supertex.com
11/12/01
©2001 Supertex Inc. All rights reserved. Unauthorized use or reproduction prohibited.
Gate Drive Dynamic Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Transfer Characteristics
Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage
200
0
-10
-20
-30
-40
150
100
50
0-2
-4-6-8
-10
-50
0
50
100
150
1.15
0.9
-2.0
-1.0
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0
-10
-8
-6
-4
-2
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1.1
1.05
1.0
0.95
-50
0
50
100
150
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
20
16
12
8
4
T A
= 150
C
°
f = 1MHz
65 pF
170 pF
1.66
1.33
1.0
0.66
0.33
0
0
VDS = -25V
0
0
0
Tj (°C)
ID (amperes)
BVDSS Variation with Temperature
VGS = -5V
VGS = -10V
Tj (°C)
V(th) and RDS Variation with Temperature
VGS (volts)
V(th) @ -1mA
RDS(ON) @
-10V, -0.2A
QG (nanocoulombs)
VDS (volts)
VDS = -10V
VDS = -40V
CISS
COSS
CRSS
TP0620
Typical Performance Curves


Numéro de pièce similaire - TP0620N3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Supertex, Inc
TP0620N3-G SUTEX-TP0620N3-G Datasheet
632Kb / 5P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET
TP0620N3-GP002 SUTEX-TP0620N3-GP002 Datasheet
632Kb / 5P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET
TP0620N3-GP003 SUTEX-TP0620N3-GP003 Datasheet
632Kb / 5P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET
TP0620N3-GP005 SUTEX-TP0620N3-GP005 Datasheet
632Kb / 5P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET
TP0620N3-GP013 SUTEX-TP0620N3-GP013 Datasheet
632Kb / 5P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET
More results

Description similaire - TP0620N3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Supertex, Inc
VP1504 SUTEX-VP1504 Datasheet
339Kb / 2P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs
TP2520 SUTEX-TP2520_07 Datasheet
576Kb / 5P
   P-Channel Enhancement Mode Vertical DMOS FETs
VP0104 SUTEX-VP0104 Datasheet
46Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs
VP1506 SUTEX-VP1506 Datasheet
27Kb / 2P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs
VP2106 SUTEX-VP2106 Datasheet
456Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs
TP0606 SUTEX-TP0606 Datasheet
454Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs
TP07L SUTEX-TP07L Datasheet
73Kb / 2P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs????
TP2424N8-G SUTEX-TP2424N8-G Datasheet
347Kb / 3P
   P-Channel Enhancement Mode Vertical DMOS FETs
TP2540N3-G SUTEX-TP2540N3-G Datasheet
711Kb / 6P
   P-Channel Enhancement Mode Vertical DMOS FETs
TP0610T-G SUTEX-TP0610T-G Datasheet
656Kb / 5P
   P-Channel Enhancement Mode Vertical DMOS FETs
TP2635 SUTEX-TP2635_07 Datasheet
562Kb / 5P
   P- Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com