Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BD243 Fiches technique(PDF) 2 Page - Mospec Semiconductor

No de pièce BD243
Description  POWER TRANSISTORS(6A,65W)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MOSPEC [Mospec Semiconductor]
Site Internet  http://www.mospec.com.tw
Logo MOSPEC - Mospec Semiconductor

BD243 Fiches technique(HTML) 2 Page - Mospec Semiconductor

  BD243 Datasheet HTML 1Page - Mospec Semiconductor BD243 Datasheet HTML 2Page - Mospec Semiconductor BD243 Datasheet HTML 3Page - Mospec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
A


Numéro de pièce similaire - BD243

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Power Innovations Ltd
BD243 POINN-BD243 Datasheet
86Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Fairchild Semiconductor
BD243 FAIRCHILD-BD243 Datasheet
38Kb / 4P
   Medium Power Linear and Switching Applications
logo
Boca Semiconductor Corp...
BD243 BOCA-BD243 Datasheet
133Kb / 3P
   COMPLEMENTARY SILICON PLASTIC POWER TRANSISTORS
logo
Bourns Electronic Solut...
BD243 BOURNS-BD243 Datasheet
106Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Savantic, Inc.
BD243 SAVANTIC-BD243 Datasheet
90Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
More results

Description similaire - BD243

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mospec Semiconductor
TIP41 MOSPEC-TIP41 Datasheet
189Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(6A,40-100V,65W)
TIP41D MOSPEC-TIP41D Datasheet
173Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(6A,120-160V,65W)
2N6666 MOSPEC-2N6666 Datasheet
151Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(65W)
2N6386 MOSPEC-2N6386 Datasheet
160Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(65W)
logo
Nell Semiconductor Co.,...
TIP41 NELLSEMI-TIP41 Datasheet
257Kb / 5P
   Complementary Silicon Power Transistor 6A/40~100V/65W
logo
Mospec Semiconductor
TIP120 MOSPEC-TIP120 Datasheet
206Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(5.0A,60-100V,65W)
2SC3153 MOSPEC-2SC3153 Datasheet
127Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(6A,800V,100W)
BU826 MOSPEC-BU826 Datasheet
75Kb / 2P
   POWER TRANSISTORS(6A,375V,125W)
2SD613 MOSPEC-2SD613 Datasheet
132Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(6A,85V,40W)
2SD1088 MOSPEC-2SD1088 Datasheet
111Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(6A,250V,30W)
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com