Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF820 Fiches technique(PDF) 3 Page - Suntac Electronic Corp.

No de pièce IRF820
Description  POWER MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SUNTAC [Suntac Electronic Corp.]
Site Internet  
Logo SUNTAC - Suntac Electronic Corp.

IRF820 Fiches technique(HTML) 3 Page - Suntac Electronic Corp.

  IRF820 Datasheet HTML 1Page - Suntac Electronic Corp. IRF820 Datasheet HTML 2Page - Suntac Electronic Corp. IRF820 Datasheet HTML 3Page - Suntac Electronic Corp. IRF820 Datasheet HTML 4Page - Suntac Electronic Corp. IRF820 Datasheet HTML 5Page - Suntac Electronic Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
IRF820
POWER MOSFET
Page 3
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS


Numéro de pièce similaire - IRF820

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Motorola, Inc
IRF820 MOTOROLA-IRF820 Datasheet
140Kb / 2P
   N-CHANNEL Enhancement-Mode Silicon Gate TMOS
logo
Vishay Siliconix
IRF820 VISHAY-IRF820 Datasheet
156Kb / 8P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
logo
STMicroelectronics
IRF820 STMICROELECTRONICS-IRF820 Datasheet
92Kb / 8P
   N - CHANNEL 500V - 2.5ohm - 2.5 A - TO-220 PowerMESH] MOSFET
logo
Samsung semiconductor
IRF820 SAMSUNG-IRF820 Datasheet
322Kb / 6P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Fairchild Semiconductor
IRF820 FAIRCHILD-IRF820 Datasheet
157Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs, 3.0 A, 450 V/500 V
More results

Description similaire - IRF820

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
NTP35N15G ONSEMI-NTP35N15G Datasheet
161Kb / 7P
   Power MOSFET Power MOSFET
May, 2010 ??Rev. 4
NTMS4937N ONSEMI-NTMS4937N Datasheet
142Kb / 5P
   Power MOSFET Power MOSFET
September, 2009 ??Rev. 0
logo
Fuji Electric
2SK2052-R FUJI-2SK2052-R Datasheet
146Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2100-01MR FUJI-2SK2100-01MR Datasheet
159Kb / 11P
   Power MOSFET
2SK1390-R FUJI-2SK1390-R Datasheet
341Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2849-01L FUJI-2SK2849-01L Datasheet
224Kb / 12P
   Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRLIZ44N IRF-IRLIZ44N Datasheet
105Kb / 8P
   Power MOSFET
logo
Fuji Electric
2SK3523-01R FUJI-2SK3523-01R Datasheet
356Kb / 19P
   POWER MOSFET
2SK903 FUJI-2SK903 Datasheet
161Kb / 10P
   POWER MOSFET
logo
Torex Semiconductor
XP135A1145SR TOREX-XP135A1145SR Datasheet
66Kb / 5P
   POWER MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
CMT10N40 ETC1-CMT10N40 Datasheet
158Kb / 5P
   POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com