Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

G0M2H5122102 Fiches technique(PDF) 4 Page - Baumer IVO GmbH & Co. KG

No de pièce G0M2H5122102
Description  Absolute encoders - SSI
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IVO [Baumer IVO GmbH & Co. KG]
Site Internet  http://www.baumer.com/
Logo IVO - Baumer IVO GmbH & Co. KG

G0M2H5122102 Fiches technique(HTML) 4 Page - Baumer IVO GmbH & Co. KG

  G0M2H5122102 Datasheet HTML 1Page - Baumer IVO GmbH & Co. KG G0M2H5122102 Datasheet HTML 2Page - Baumer IVO GmbH & Co. KG G0M2H5122102 Datasheet HTML 3Page - Baumer IVO GmbH & Co. KG G0M2H5122102 Datasheet HTML 4Page - Baumer IVO GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
www.baumerivo.com
www.baumerivo.com
Absolute encoders - SSI
www.baumerivo.com
4
Dimensions
30
7.5
20
58
15 (9.5)
12
50
58
15
7.5
50
58
ø14 H7 (ø12 H7)
15°
M3
x 6
(6x)
G0M2H - SSI
Hollow shaft max. ø14 mm
Optical multiturn encoders 14 bit ST / 12 bit MT


Numéro de pièce similaire - G0M2H5122102

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Baumer IVO GmbH & Co. K...
G0MMH03P32 IVO-G0MMH03P32 Datasheet
512Kb / 4P
   Absolute encoders - modular bus covers
G0MMH05P32 IVO-G0MMH05P32 Datasheet
512Kb / 4P
   Absolute encoders - modular bus covers
G0MMH08P22 IVO-G0MMH08P22 Datasheet
512Kb / 4P
   Absolute encoders - modular bus covers
G0MMH13P32 IVO-G0MMH13P32 Datasheet
512Kb / 4P
   Absolute encoders - modular bus covers
G0MMH15P32 IVO-G0MMH15P32 Datasheet
512Kb / 4P
   Absolute encoders - modular bus covers
More results

Description similaire - G0M2H5122102

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Baumer IVO GmbH & Co. K...
G1M2H IVO-G1M2H Datasheet
630Kb / 4P
   Absolute encoders - SSI
GE400 IVO-GE400 Datasheet
592Kb / 4P
   Absolute encoders - SSI
GXA2S IVO-GXA2S Datasheet
653Kb / 4P
   Absolute encoders - SSI
GCM2S IVO-GCM2S Datasheet
605Kb / 4P
   Absolute encoders - SSI
GXM2S IVO-GXM2S Datasheet
655Kb / 4P
   Absolute encoders - SSI
GCM2W IVO-GCM2W Datasheet
641Kb / 4P
   Absolute encoders - SSI
X700-SSI IVO-X700-SSI Datasheet
568Kb / 4P
   Absolute encoders - SSI
G1S2B IVO-G1S2B Datasheet
637Kb / 4P
   Absolute encoders - SSI
GXP2W IVO-GXP2W Datasheet
666Kb / 4P
   Absolute encoders - SSI
GM400 IVO-GM400 Datasheet
774Kb / 6P
   Absolute encoders - SSI
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com