Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SC1875 Fiches technique(PDF) 3 Page - Mospec Semiconductor

No de pièce 2SC1875
Description  POWER TRANSISTORS(4.5A,1500V,50W)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MOSPEC [Mospec Semiconductor]
Site Internet  http://www.mospec.com.tw
Logo MOSPEC - Mospec Semiconductor

2SC1875 Fiches technique(HTML) 3 Page - Mospec Semiconductor

  2SC1875 Datasheet HTML 1Page - Mospec Semiconductor 2SC1875 Datasheet HTML 2Page - Mospec Semiconductor 2SC1875 Datasheet HTML 3Page - Mospec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
A


Numéro de pièce similaire - 2SC1875

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Wing Shing Computer Com...
2SC1875 WINGS-2SC1875 Datasheet
69Kb / 1P
   NPN TRIPLE DIFFUSED PLANAR SILICON TRANSISTOR(COLOR TV HORIZONTAL OUTPUT APPLICATIONS)
logo
List of Unclassifed Man...
2SC1875 ETC1-2SC1875 Datasheet
40Kb / 1P
   TO-3 Power Package Transistors (NPN)
logo
Savantic, Inc.
2SC1875 SAVANTIC-2SC1875 Datasheet
108Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC1875 JMNIC-2SC1875 Datasheet
153Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC1875 ISC-2SC1875 Datasheet
129Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
More results

Description similaire - 2SC1875

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mospec Semiconductor
2SD868 MOSPEC-2SD868 Datasheet
122Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(2.5A,1500V,50W)
2SD897A MOSPEC-2SD897A Datasheet
123Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(1.5A,1500V,50W)
2SD870 MOSPEC-2SD870 Datasheet
124Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(5A,1500V,50W)
2SD871 MOSPEC-2SD871 Datasheet
118Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(6A,1500V,50W)
2SC1358 MOSPEC-2SC1358 Datasheet
112Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(4.5A,1400V,50W)
BU508 MOSPEC-BU508 Datasheet
162Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(5A,1500V,125W)
2SD1426 MOSPEC-2SD1426 Datasheet
125Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(3.5A,1500V,80W)
2SC1325A MOSPEC-2SC1325A Datasheet
112Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(6.0A,1500V,80W)
BU207 MOSPEC-BU207 Datasheet
117Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(5.0A,1300-1500V,55W)
BU204 MOSPEC-BU204 Datasheet
116Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(2.5A,1300-1500V,36W)
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com