Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TEA5115 Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
TEA5115 Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
7 / 10 page 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 100nF 1 µF 47nF 150 Ω VOLTMETER TIME MEASUREMENT AMPLIFIER (BANDWIDTH CROSS-TALK) CURRENT SOURCE 120mA FB1 FB2 R1 R2 G1 G2 B1 B2 S1 C S2 FB R G B S GND V CC CLOCK GENERATOR (TIME MEASUREMENT) DYNAMIC SOURCE STATIC SOURCE STATIC SOURCE TEST CIRCUIT INPUTS/OUTPUTS EQUIVALENT INTERNAL DIAGRAMS V = 6.7V CC Pins 9 - 11 FB inputs (pins 9, 11) Internal V = 6.7V CC REF V= 3V R, G, B, S inputs (pins 1, 2, 8, 10, 12, 16, 17, 18) V = 6.7V CC 3 10k Ω 10k Ω C input (pin 3) V = 6.7V CC I = 600 µA All Outputs (pins 4, 6, 13, 14, 15) TEA5115 7/10 |
Numéro de pièce similaire - TEA5115 |
|
Description similaire - TEA5115 |