Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SB560 Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SB560
Description  Schottky Barrier Rectifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SB560 Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SB560 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SB560 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SB560 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SB560 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SB520 thru SB560
Vishay General Semiconductor
Document Number: 88721
Revision: 18-Jun-07
For technical questions within your region, please contact one of the following:
PDD-Americas@vishay.com, PDD-Asia@vishay.com, PDD-Europe@vishay.com
www.vishay.com
3
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
Figure 5. Typical Junction Capacitance
1000
10 000
100
0.1
1
10
100
SB520 - SB540
SB550 & SB560
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
Reverse Voltage (V)
Figure 6. Typical Transient Thermal Impedance
0.1
1
10
0.1
10
1
100
100
0
t - Pulse Duration (s)
DO-201AD
0.210 (5.3)
0.190 (4.8)
DIA.
0.052 (1.32)
0.048 (1.22)
DIA.
1.0 (25.4)
MIN.
1.0 (25.4)
MIN.
0.375 (9.5)
0.285 (7.2)


Numéro de pièce similaire - SB560

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Unisonic Technologies
SB560 UTC-SB560 Datasheet
121Kb / 3P
   5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SB560 PANJIT-SB560 Datasheet
57Kb / 2P
   HIGH CURRENT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 5.0 Amperes)
logo
Chongqing Pingwei Enter...
SB560 CHONGQING-SB560 Datasheet
179Kb / 1P
   5.0AMPS. SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Diodes Incorporated
SB560 DIODES-SB560 Datasheet
69Kb / 3P
   5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS23024 Rev. 8 - 2
logo
Diotech Company.
SB560 DIOTECH-SB560 Datasheet
663Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Description similaire - SB560

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Toshiba Semiconductor
CRS14 TOSHIBA-CRS14 Datasheet
191Kb / 6P
   Schottky Barrier Rectifier Schottky Barrier Type
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
SS12 PFS-SS12 Datasheet
559Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Sanken electric
FMW-2156 SANKEN-FMW-2156 Datasheet
209Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Micro Commercial Compon...
1N60 MCC-1N60 Datasheet
419Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
LL60 MCC-LL60 Datasheet
400Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Vishay Siliconix
1N5820 VISHAY-1N5820_09 Datasheet
68Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 20-Oct-09
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
S5817 BILIN-S5817 Datasheet
57Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SBL1030 VISHAY-SBL1030 Datasheet
142Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 25-Apr-08
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MPL1035PT CHENMKO-MPL1035PT Datasheet
260Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL270CTPT CHENMKO-SPL270CTPT Datasheet
161Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL320LLPT CHENMKO-SPL320LLPT Datasheet
153Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com