Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BZX55C8V2 Fiches technique(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix |
|
BZX55C8V2 Fiches technique(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix |
5 / 8 page BZX55-Series Document Number 85604 Rev. 1.5, 05-Jul-07 Vishay Semiconductors www.vishay.com 5 Figure 7. Forward Current vs. Forward Voltage Figure 8. Z-Current vs. Z-Voltage 0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1.0 95 9605 V F - Forward Voltage (V) T j = 25 °C 8 20 95 9604 0 20 40 60 80 100 P tot = 500 mW T amb = 25 °C 04 6 12 V Z - Z-Voltage (V) Figure 9. Z-Current vs. Z-Voltage Figure 10. Differential Z-Resistance vs. Z-Voltage 15 20 25 30 0 10 20 30 40 50 V Z - Z-Voltage (V) 35 95 9607 P tot = 500 mW T amb = 25 °C 0 5 10 15 20 1 10 100 1000 25 95 9606 Tj = 25 °C I Z = 1 mA 5 mA 10 mA V Z - Z-Voltage (V) Figure 11. Thermal Response 1 10 100 1000 t P - Pulse Length (ms) 95 9603 10-1 100 101 102 t P/T = 0.5 t P/T = 0.2 t P/T = 0.1 t P/T = 0.05 t P/T = 0.02 t P/T = 0.01 Single Pulse R thJA = 300 K/W T = T jmax - Tamb i ZM = (- VZ + (VZ 2 + 4r zj x T/Zthp) 1/2)/(2r zj) |
Numéro de pièce similaire - BZX55C8V2 |
|
Description similaire - BZX55C8V2 |