Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFBF20S Fiches technique(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

No de pièce IRFBF20S
Description  Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

IRFBF20S Fiches technique(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  IRFBF20S Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix IRFBF20S Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix IRFBF20S Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix IRFBF20S Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix IRFBF20S Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix IRFBF20S Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix IRFBF20S Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix IRFBF20S Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
www.vishay.com
Document Number: 91121
4
S-Pending-Rev. A, 23-Jun-08
IRFBF20S, IRFBF20L, SiHFBF20S, SiHFBF20L
Vishay Siliconix
Fig. 3 - Typical Transfer Characteristics
Fig. 4 - Normalized On-Resistance vs. Temperature
Fig. 5 - Typical Capacitance vs. Drain-to-Source Voltage
Fig. 6 - Typical Gate Charge vs. Gate-to-Source Voltage


Numéro de pièce similaire - IRFBF20S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFBF20S IRF-IRFBF20S Datasheet
311Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=900V, Rds(on)=8.0ohm, Id=1.7A)
logo
Vishay Siliconix
IRFBF20S VISHAY-IRFBF20S Datasheet
312Kb / 11P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
logo
International Rectifier
IRFBF20SPBF IRF-IRFBF20SPBF Datasheet
373Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRFBF20SPBF VISHAY-IRFBF20SPBF Datasheet
312Kb / 11P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
IRFBF20STRLPBFA VISHAY-IRFBF20STRLPBFA Datasheet
312Kb / 11P
   Power MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - IRFBF20S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
NTP35N15G ONSEMI-NTP35N15G Datasheet
161Kb / 7P
   Power MOSFET Power MOSFET
May, 2010 ??Rev. 4
NTMS4937N ONSEMI-NTMS4937N Datasheet
142Kb / 5P
   Power MOSFET Power MOSFET
September, 2009 ??Rev. 0
logo
Fuji Electric
2SK2052-R FUJI-2SK2052-R Datasheet
146Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2100-01MR FUJI-2SK2100-01MR Datasheet
159Kb / 11P
   Power MOSFET
2SK1390-R FUJI-2SK1390-R Datasheet
341Kb / 10P
   Power MOSFET
2SK2849-01L FUJI-2SK2849-01L Datasheet
224Kb / 12P
   Power MOSFET
logo
International Rectifier
IRLIZ44N IRF-IRLIZ44N Datasheet
105Kb / 8P
   Power MOSFET
logo
Fuji Electric
2SK3523-01R FUJI-2SK3523-01R Datasheet
356Kb / 19P
   POWER MOSFET
2SK903 FUJI-2SK903 Datasheet
161Kb / 10P
   POWER MOSFET
logo
Torex Semiconductor
XP135A1145SR TOREX-XP135A1145SR Datasheet
66Kb / 5P
   POWER MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
CMT10N40 ETC1-CMT10N40 Datasheet
158Kb / 5P
   POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com