Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STD90N02L-1 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce STD90N02L-1
Description  N-channel 25V - 0.0052廓 - 60A - DPAK - IPAK STripFET??III Power MOSFET
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD90N02L-1 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STD90N02L-1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD90N02L-1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD90N02L-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD90N02L-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD90N02L-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD90N02L-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD90N02L-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD90N02L-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD90N02L-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
Contents
STD90N02L - STD90N02L-1
2/17
Contents
1
Electrical ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Electrical characteristics (curves)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3
Test circuits
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16


Numéro de pièce similaire - STD90N02L-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STD90N02L-1 STMICROELECTRONICS-STD90N02L-1 Datasheet
805Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
More results

Description similaire - STD90N02L-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STD70N02L STMICROELECTRONICS-STD70N02L_07 Datasheet
376Kb / 17P
   N-channel 25V - 0.0068廓 - 60A - DPAK - IPAK STripFET??III Power MOSFET
STD90NH02L STMICROELECTRONICS-STD90NH02L Datasheet
510Kb / 12P
   N-CHANNEL 24V - 0.0052 ohm - 60A DPAK/IPAK STripFET??III POWER MOSFET
STD60NH03L STMICROELECTRONICS-STD60NH03L_06 Datasheet
503Kb / 16P
   N-channel 30V - 0.0075ohm - 60A - DPAK/IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD90N02L STMICROELECTRONICS-STD90N02L Datasheet
805Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD70N02L STMICROELECTRONICS-STD70N02L Datasheet
817Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0068ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD60NH03L STMICROELECTRONICS-STD60NH03L Datasheet
534Kb / 12P
   N-CHANNEL 30V - 0.0075 W - 60A DPAK/IPAK STripFET III POWER MOSFET
STD60NF55L STMICROELECTRONICS-STD60NF55L_06 Datasheet
430Kb / 14P
   N-channel 55V - 0.012廓 - 60A - DPAK/IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD90N03L STMICROELECTRONICS-STD90N03L Datasheet
314Kb / 16P
   N-channel 30V - 0.005廓 - 80A - DPAK/IPAK STripFET??III Power MOSFET
STD100NH02L STMICROELECTRONICS-STD100NH02L Datasheet
474Kb / 12P
   N-channel 24V - 0.0042 - 60A - DPAK - IPAK STripFET II Power MOSFET
STD90NH02L STMICROELECTRONICS-STD90NH02L_06 Datasheet
479Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK/IPAK STripFET TM Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com