Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST13005 Fiches technique(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
ST13005 Fiches technique(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
9 / 12 page ST13005 Package mechanical data 9/12 TO-220 mechanical data Dim mm inch Min Typ Max Min Typ Max A 4.40 4.60 0.173 0.181 b 0.61 0.88 0.024 0.034 b1 1.14 1.70 0.044 0.066 c0.49 0.70 0.019 0.027 D 15.25 15.75 0.6 0.62 D1 1.27 0.050 E 10 10.40 0.393 0.409 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.194 0.202 F1.23 1.32 0.048 0.051 H1 6.20 6.60 0.244 0.256 J1 2.40 2.72 0.094 0.107 L13 14 0.511 0.551 L1 3.50 3.93 0.137 0.154 L20 16.40 0.645 L3028.90 1.137 ∅P 3.75 3.85 0.147 0.151 Q2.65 2.95 0.104 0.116 |
Numéro de pièce similaire - ST13005 |
|
Description similaire - ST13005 |