Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FFPF08S60SN Fiches technique(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FFPF08S60SN
Description  8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FFPF08S60SN Fiches technique(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FFPF08S60SN Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FFPF08S60SN Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FFPF08S60SN Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FFPF08S60SN Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FFPF08S60SN Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
FFPF08S60SN Rev. A
www.fairchildsemi.com
2
Electrical Characteristics T
C = 25
oC unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Units
VFM1
IF = 8A
IF = 8A
TC = 25
oC
TC = 125
oC
-
-
2.7
2.1
3.4
-
V
IRM1
VR = 600V
VR = 600V
TC = 25
oC
TC = 125
oC
-
-
-
-
100
500
μA
trr
IF = 1A, di/dt = 100A/μs, VR = 30V
TC = 25
oC-
13
-
ns
trr
Irr
S factor
Qrr
IF = 8A, di/dt = 200A/μs, VR = 390V
TC = 25
oC
-
-
-
-
15
2.5
0.4
19
25
-
-
-
ns
A
nC
trr
Irr
S factor
Qrr
IF = 8A, di/dt = 200A/μs, VR = 390V
TC = 125
oC
-
-
-
-
32
3.8
0.7
62
-
-
-
-
ns
A
nC
WAVL
Avalanche Energy ( L = 40mH)
10
-
-
mJ
Trr test circuit and waveform
Avalanch energy test circuit and waveform
Notes:
1: Pulse: Test Pulse width = 300
μs, Duty Cycle = 2%


Numéro de pièce similaire - FFPF08S60SN

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FFPF08S60S FAIRCHILD-FFPF08S60S Datasheet
131Kb / 5P
   Stealth 2 Rectifier
FFPF08S60ST FAIRCHILD-FFPF08S60ST Datasheet
361Kb / 5P
   8 A, 600 V STEALTHTM II Diode
FFPF08S60STTU FAIRCHILD-FFPF08S60STTU Datasheet
361Kb / 5P
   8 A, 600 V STEALTHTM II Diode
FFPF08S60STU FAIRCHILD-FFPF08S60STU Datasheet
131Kb / 5P
   Stealth 2 Rectifier
FFPF08S60ST FAIRCHILD-FFPF08S60ST_12 Datasheet
294Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
More results

Description similaire - FFPF08S60SN

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FFP08S60S FAIRCHILD-FFP08S60S_07 Datasheet
139Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFP08S60SN FAIRCHILD-FFP08S60SN Datasheet
281Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFPF08S60ST FAIRCHILD-FFPF08S60ST_12 Datasheet
294Kb / 5P
   8A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFD08S60S FAIRCHILD-FFD08S60S Datasheet
498Kb / 5P
   STEALTHTM II Rectifier 8A, 600V Stealth2 Rectifier
FFPF15S60S FAIRCHILD-FFPF15S60S Datasheet
241Kb / 5P
   15A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFPF60SB60DS FAIRCHILD-FFPF60SB60DS Datasheet
264Kb / 5P
   4A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFP30S60S FAIRCHILD-FFP30S60S_12 Datasheet
511Kb / 6P
   30A, 600V STEALTHTM II Rectifier
FFPF04S60S FAIRCHILD-FFPF04S60S Datasheet
238Kb / 5P
   4A, 600V STEALTHTM II Rectifier
logo
Diodes Incorporated
DSR8F600 DIODES-DSR8F600 Datasheet
548Kb / 6P
   600V 8A HYPERFAST RECTIFIER
logo
Silicon Supplies
MURC860 SS-MURC860 Datasheet
1Mb / 4P
   600V 8A 50ns Rectifier
Rev 1.0 27/12/22
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com