Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STB9NK70Z Fiches technique(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
STB9NK70Z Fiches technique(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
10 / 14 page STP9NK70Z / STP9NK70ZFP / STB9NK70Z / STB9NK70Z-1 / STW9NK70Z 10/14 1 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.4 4.6 0.173 0.181 A1 2.49 2.69 0.098 0.106 A2 0.03 0.23 0.001 0.009 B 0.7 0.93 0.027 0.036 B2 1.14 1.7 0.044 0.067 C 0.45 0.6 0.017 0.023 C2 1.23 1.36 0.048 0.053 D 8.95 9.35 0.352 0.368 D1 8 0.315 E 10 10.4 0.393 E1 8.5 0.334 G 4.88 5.28 0.192 0.208 L 15 15.85 0.590 0.625 L2 1.27 1.4 0.050 0.055 L3 1.4 1.75 0.055 0.068 M 2.4 3.2 0.094 0.126 R 0.4 0.015 V2 0º8º D2PAK MECHANICAL DATA |
Numéro de pièce similaire - STB9NK70Z |
|
Description similaire - STB9NK70Z |