Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDD5N50U Fiches technique(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDD5N50U
Description  N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 3A, 2.0廓
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD5N50U Fiches technique(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD5N50U Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50U Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50U Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50U Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50U Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50U Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50U Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD5N50U Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
FDD5N50U Rev. A
www.fairchildsemi.com
7
Mechanical Dimensions
D-PAK
Dimensions in Millimeters


Numéro de pièce similaire - FDD5N50U

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD5N50U ISC-FDD5N50U Datasheet
298Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - FDD5N50U

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDP5N50U FAIRCHILD-FDP5N50U_12 Datasheet
392Kb / 10P
   N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 4A, 2.0廓
FDD5N50F FAIRCHILD-FDD5N50F Datasheet
641Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 3.5A, 1.55廓
FDB12N50U FAIRCHILD-FDB12N50U Datasheet
638Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 10A, 0.8廓
FDB12N50U FAIRCHILD-FDB12N50U_12 Datasheet
354Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 10A, 0.8廓
FDP20N50F FAIRCHILD-FDP20N50F Datasheet
820Kb / 10P
   N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 20A, 0.26廓
FDL100N50F FAIRCHILD-FDL100N50F Datasheet
725Kb / 8P
   N-Channel MOSFET,FRFET 500V, 100A, 0.055廓
FDB12N50F FAIRCHILD-FDB12N50F_12 Datasheet
377Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 11.5A, 0.7廓
FDP20N50F FAIRCHILD-FDP20N50F_11 Datasheet
375Kb / 10P
   N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 20A, 0.26廓
FDB12N50F FAIRCHILD-FDB12N50F Datasheet
597Kb / 8P
   N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 11.5A, 0.7廓
FDP5N50F FAIRCHILD-FDP5N50F Datasheet
807Kb / 10P
   N-Channel MOSFET, FRFET 500V, 4.5A, 1.55廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com