Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST7P15BY1M3 Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
ST7P15BY1M3 Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
6 / 159 page ST7LITE1xB 6/159 PIN DESCRIPTION (Cont’d) Figure 4. 16-Pin SO and DIP Package Pinout 16 15 14 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 VSS VDD COMPIN-/CLKIN/AIN4/PB4 MOSI/AIN3/PB3 MISO/AIN2/PB2 SCK/AIN1/PB1 COMPIN+/SS/AIN0/PB0 OSC1/CLKIN/PC0 OSC2/PC1 PA5 (HS)/ATPWM3/ICCDATA PA4 (HS)/ATPWM2 PA2 (HS)/ATPWM0 PA0 (HS)/LTIC (HS) 20mA high sink capability eix associated external interrupt vector PA7(HS)/COMPOUT PA6/MCO/ICCCLK/BREAK RESET ei3 ei2 ei0 ei1 1 |
Numéro de pièce similaire - ST7P15BY1M3 |
|
Description similaire - ST7P15BY1M3 |