Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M27V322-150S6 Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
M27V322-150S6 Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
4 / 23 page List of figures M27V322 4/23 List of figures Figure 1. Logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Figure 2. DIP connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 3. Programming flowchart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Figure 4. AC testing input output waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 5. AC testing load circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 6. Read mode AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 7. Margin mode AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 8. Programming and Verify modes AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 9. FDIP42W - 42 pin Ceramic Frit-seal DIP, with window (0.315" × 0.630"), package outline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 10. PDIP42 - 42 pin Plastic DIP, 600 mils width, package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 11. SDIP42 - 42 pin Shrink Plastic DIP, 600 mils width, package outline. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 |
Numéro de pièce similaire - M27V322-150S6 |
|
Description similaire - M27V322-150S6 |