Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TL064BID Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
TL064BID Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
2 / 14 page Schematic diagram TL064 2/14 1 Schematic diagram Figure 1. Circuit schematics Non-inverting Input Inverting Input Output VCC 1/4 TL064 4.2k Ω 100 Ω 45k Ω 220 Ω 64 Ω 270 Ω 3.2k Ω VCC |
Numéro de pièce similaire - TL064BID |
|
Description similaire - TL064BID |