Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TL071CN Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
TL071CN Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
2 / 13 page Schematic diagram TL071 2/13 1 Schematic diagram Figure 1. Circuit schematics Figure 2. Input offset voltage null circuit Output Non-inverting input Inverting input V CC V CC 100 Ω 1.3k 30k 35k 35k 100 Ω 1.3k 8.2k Offset Null1 Offset Null2 100 Ω 200 Ω N1 N2 TL071 100k Ω V CC |
Numéro de pièce similaire - TL071CN |
|
Description similaire - TL071CN |