Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
DMMADP22K-F Fiches technique(PDF) 2 Page - Cornell Dubilier Electronics |
|
DMMADP22K-F Fiches technique(HTML) 2 Page - Cornell Dubilier Electronics |
2 / 2 page CDE Cornell Dubilier •1605 E. Rodney French Blvd.•New Bedford, MA 02740•Phone: (508)996-8561•Fax: (508)996-3830 www.cde.com Type DMMA Polyester Film Capacitors T H L S T H L S Cap. Catalog Maximum Maximum Maximum ±.062 (1.6 ) Cap. Catalog Maximum Maximum Maximum ±.062 (1.6 ) (µF) Part Number In. (mm) In. (mm) In. (mm) In. (mm) (µF) Part Number In. (mm) In. (mm) In. (mm) In. (mm) 360 Vac (800 Vdc) 480 Vac (1,000 Vdc) 0.015 DMMACS15K F .295 (7.5) .460 (11.7) .937 (23.8) .687 (17.4) 0.010 DMMADS1K-F .325 (8.3) .485 (12.3) .937 (23.8) .687 (17.4) 0.022 DMMACS22K-F .343 (8.7) .500 (12.7) .937 (23.8) .687 (17.4) 0.015 DMMADS15K-F .375 (9.5) .530 (13.5) .937 (23.8) .687 (17.4) 0.033 DMMACS33K-F .375 (9.5) .530 (13.5) .937 (23.8) .687 (17.4) 0.022 DMMADS22K-F .440 (11.2) .595 (15.1) .937 (23.8) .687 (17.4) 0.047 DMMACS47K-F .405 (10.3) .565 (14.3) .937 (23.8) .687 (17.4) 0.033 DMMADS33K-F .480 (12.2) .655 (16.6) .937 (23.8) .687 (17.4) 0.068 DMMACS68K-F .465 (11.8) .640 (16.3) .937 (23.8) .687 (17.4) 0.047 DMMADS47K-F .440 (11.2) .610 (15.5) 1.125 (28.6) .875 (22.2) 0.100 DMMACP1K-F .450 (11.4) .610 (15.5) 1.125 (28.6) .875 (22.2) 0.068 DMMADS68K-F .500 (12.7) .675 (17.1) 1.125 (28.6) .875 (22.2) 0.150 DMMACP15K-F .515 (13.1) .690 (17.5) 1.125 (28.6) .875 (22.2) 0.100 DMMADP1K-F .580 (14.7) .765 (19.4) 1.125 (28.6) .875 (22.2) 0.220 DMMACP22K-F .590 (15.0) .765 (19.4) 1.125 (28.6) .875 (22.2) 0.150 DMMADP15K-F .670 (17.0) .875 (22.2) 1.125 (28.6) .875 (22.2) 0.330 DMMACP33K-F .685 (17.4) .890 (22.6) 1.125 (28.6) .875 (22.2) 0.220 DMMADP22K-F .685 (17.4) .875 (22.2) 1.312 (33.3) 1.000 (25.4) 0.470 DMMACP47K -F .685 (17.4) .890 (22.6) 1.312 (33.3) 1.000 (25.4) 0.330 DMMADP33K-F .700 (17.8) .905 (23.0) 1.312 (33.3) 1.000 (25.4) 0.680 DMMACP68K-F .810 (20.6) 1.015 (25.8) 1.312 (33.3) 1.000 (25.4) 0.470 DMMADP47K-F .810 (20.6) 1.030 (26.2) 1.500 (38.1) 1.250 (31.7) 1.000 DMMACW1K-F .860 (21.8) 1.070 (27.2) 1.500 (38.1) 1.250 (31.7) 0.680 DMMADP68K-F .875 (22.2) 1.110 (28.2) 1.687 (42.8) 1.468 (37.3) 1.500 DMMACW1P5K-F .860 (21.8) 1.140 (28.9) 1.937 (49.2) 1.656 (42.0) 1.000 DMMADW1K-F .950 (24.1) 1.220 (31.0) 1.937 (49.2) 1.656 (42.0) 2.000 DMMACW2K-F .965 (24.5) 1.265 (32.1) 1.937 (49.2) 1.656 (42.0) 1.500 DMMADW1P5K-F 1.062 (27.0) 1.345 (34.2) 2.125 (54.0) 1.875 (47.6) RoHS Compliant |
Numéro de pièce similaire - DMMADP22K-F |
|
Description similaire - DMMADP22K-F |