Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ADP120-ACBZ18R7 Fiches technique(PDF) 10 Page - Analog Devices |
|
ADP120-ACBZ18R7 Fiches technique(HTML) 10 Page - Analog Devices |
10 / 20 page ADP120 Rev. A | Page 10 of 20 (40µs/DIV) ILOAD VOUT VIN = 5V VOUT = 1.8V 1mA TO 100mA LOAD STEP, 2.5A/µs Figure 23. Load Transient Response, CIN and COUT = 1 μF (40µs/DIV) ILOAD VOUT VIN = 5V VOUT = 1.8V 1mA TO 100mA LOAD STEP, 2.5A/µs Figure 24. Load Transient Response, CIN and COUT = 4.7 μF (4µs/DIV) ILOAD VOUT VOUT = 1.8V, CIN = COUT = 1µF 4V TO 5V INPUT VOLTAGE STEP, 2V/µs Figure 25. Line Transient Response, Load Current = 100 mA (10µs/DIV) ILOAD VOUT VOUT = 1.8V, CIN = COUT = 1µF 4V TO 5V INPUT VOLTAGE STEP, 2V/µs Figure 26. Line Transient Response, Load Current = 1 mA |
Numéro de pièce similaire - ADP120-ACBZ18R7 |
|
Description similaire - ADP120-ACBZ18R7 |